công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM-H103 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STM-H103
Giải thích chi tiết về linh kiện  STM-H103 development board users manual
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

STM-H103 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STM-H103 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STM-H103 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STM-H103 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STM-H103 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STM-H103 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STM-H103 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STM-H103 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STM-H103 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STM-H103 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
PROCESSOR FEATURES:
STM-H103 board use ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU STM32F103RBT6 from ST
Microelectronics with these features:
-
CPU clock up to 72Mhz
-
FLASH 128KB
-
RAM 20KB
-
DMA x7 channels
-
RTC
-
WDT
-
Timers x3+1
-
SPI x2
-
I2C x2
-
USART x3
-
USB x1
-
CAN x1
(multiplexed with USB so both can't be used in same time)
-
GPIO up to 51 (multiplexed with peripherials)
-
2 ADC 12-bit
-
operating voltage 2.0-3.6V
-
temperature -40C +85C
Page 5 of 18


Số phần tương tự - STM-H103

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STM-1116 ETC-STM-1116 Datasheet
180Kb / 6P
   800 - 1000 MHz High Linearity Active Transmit Mixer
logo
SIRENZA MICRODEVICES
STM-1116 SIRENZA-STM-1116 Datasheet
182Kb / 6P
   800 - 1000 MHz High Linearity Active Transmit Mixer
logo
List of Unclassifed Man...
STM-16 ETC2-STM-16 Datasheet
231Kb / 6P
   16 fold Spectroscopy Amplifier with Discriminators and Multiplicity Trigger
logo
Stanford Microdevices
STM-2016 STANFORD-STM-2016 Datasheet
134Kb / 7P
   1800 - 2200 MHz High Linearity Silicon Germanium Active Transmit Mixer
logo
SIRENZA MICRODEVICES
STM-2116 SIRENZA-STM-2116 Datasheet
181Kb / 6P
   1800 - 2100 MHz High Linearity Active Transmit Mixer
More results

Mô tả tương tự - STM-H103

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SAM7-P256 ETC2-SAM7-P256 Datasheet
2Mb / 21P
   SAM7-P256 development board Users Manual
logo
ON Semiconductor
EVBUM2757 ONSEMI-EVBUM2757 Datasheet
537Kb / 8P
   RSL15 Evaluation and Development Board Users Manual
January, 2022 - Rev. 5
MT9TV024IA7XTRH-GEVB ONSEMI-MT9TV024IA7XTRH-GEVB Datasheet
797Kb / 4P
   MT9V024 Evaluation Board Users Manual
July, 2016 ??Rev. 0
NB6L239MNEVB ONSEMI-NB6L239MNEVB Datasheet
249Kb / 6P
   NB6L239MNEVB Evaluation Board Users Manual
February, 2012 ??Rev. 1
NCV97311MW50AGEVB ONSEMI-NCV97311MW50AGEVB Datasheet
1Mb / 17P
   NCV97311A Evaluation Board Users Manual
April, 2019 ??Rev. 0
logo
Hynix Semiconductor
GMS81508A HYNIX-GMS81508A Datasheet
872Kb / 91P
   USERS MANUAL
logo
Maxim Integrated Produc...
80515-FPBM-TFP2 MAXIM-80515-FPBM-TFP2 Datasheet
1Mb / 36P
   USERS MANUAL
REV 2.3 August 8, 2011
logo
ON Semiconductor
NB4N855SMEVB ONSEMI-NB4N855SMEVB Datasheet
376Kb / 6P
   Evaluation Board Users Manual for NB4N855S
February, 2012 ??Rev. 2
SECO-NCD57000-GEVB ONSEMI-SECO-NCD57000-GEVB Datasheet
2Mb / 10P
   NCD57000 mini Evaluation Board Users Manual
July, 2020 ??Rev. 0
logo
Hynix Semiconductor
GMS30C2116 HYNIX-GMS30C2116 Datasheet
1Mb / 322P
   USERS MANUAL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com