công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD6140 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD6140
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bandpass IF Subsystem
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD6140 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

  AD6140_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD6140_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD6140_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD6140_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD6140_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD6140_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD6140_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD6140_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
REV. 0
AD6140
–8–
LEVEL DIAGRAM
Figure 10 shows a simplified block diagram of the AD6140 with
the expected signal levels for the minimum gain configuration.
MIXER POST
AMPLIFIER
MIXER
LOCAL
OSCILLATOR INPUT
49.792MHz
–16.3 dBm REFERRED TO 50
MODULATOR
AGC
DETECTOR
CIRCUIT
PREAMPLIFIER
IF INPUT
f = 49.6MHz
60mV p-p
DATA OUT
378mV p-p
AT 192kHz
Figure 10. Level Diagram
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
20-Lead SSOP
(RS-20)
20
11
10
1
0.295 (7.50)
0.271 (6.90)
0.311 (7.9)
0.301 (7.64)
0.212 (5.38)
0.205 (5.21)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.008 (0.203)
0.002 (0.050)
0.07 (1.78)
0.066 (1.67)
0.0256
(0.65)
BSC
0.078 (1.98)
0.068 (1.73)
0.009 (0.229)
0.005 (0.127)
0.037 (0.94)
0.022 (0.559)
8
0
Motorola ReFLEX Transceiver
Figure 11 shows a block diagram of the Motorola ReFLEX
chipset solution including the AD6140. As can be seen, the
AD6140 accepts an IF input from a crystal filter at 49.6 MHz.
The frequency synthesizer provides the 6.144 MHz clock, while
the LO is also generated from the frequency synthesizer but is
fed to the AD6140 via the I/Q modulator. The IF data output
and the clock output both feed into the IF data processor. The
LNA bias amplifier provides the AGC voltage for the first LNA
in the receive path. The dc power is supplied from the power
management chip.
LNA
MAX847
PWR MGT
2.8V DVDD
2.7V AVDD
PRIMARY
BATTERY
TRANSMIT
POWER
SOURCE
Tx/Rx
SW
2.4V HBT
PA
SAW
FILTER
929-941MHz SC-4344-A
XTAL
FILTER
49.6MHz
AGC
1 WATT
986-902MHz
MC145181
FREQUENCY
SYNTHESIZER
TRF9506
I/Q
MODULATOR
76.8MHz
REF CLK
IF DATA
CLOCK
AD6140
A/D
IF DATA
PROCESSOR
SPI TO
REFLEX
CODEC
6.144MHz
SAMPLING
CLK
Tx DATA
Figure 11. ReFLEX Transceiver Block Diagram
OBSOLETE


Số phần tương tự - AD6140_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD6140ARS AD-AD6140ARS Datasheet
109Kb / 8P
   Bandpass IF Subsystem
REV. 0
AD6140ARSRL AD-AD6140ARSRL Datasheet
109Kb / 8P
   Bandpass IF Subsystem
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD6140_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD6140 AD-AD6140 Datasheet
109Kb / 8P
   Bandpass IF Subsystem
REV. 0
AD9870 AD-AD9870 Datasheet
233Kb / 20P
   IF Digitizing Subsystem
REV. 0
AD9874 AD-AD9874_17 Datasheet
710Kb / 41P
   IF Digitizing Subsystem
AD9864 AD-AD9864 Datasheet
1Mb / 44P
   IF Digitizing Subsystem
REV. 0
AD6402 AD-AD6402_15 Datasheet
105Kb / 8P
   IF Transceiver Subsystem
REV. 0
AD9874-EB AD-AD9874-EB Datasheet
580Kb / 40P
   IF Digitizing Subsystem
REV. A
AD6402 AD-AD6402 Datasheet
110Kb / 8P
   IF Transceiver Subsystem
REV. 0
AD9870 AD-AD9870_15 Datasheet
226Kb / 20P
   IF Digitizing Subsystem
REV. 0
AD9864 AD-AD9864_15 Datasheet
944Kb / 44P
   IF Digitizing Subsystem
REV. 0
AD9864 AD-AD9864_17 Datasheet
1Mb / 48P
   IF Digitizing Subsystem
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com