công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMF307C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện SMF307C
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.0 AMP SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

SMF307C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SMF307C Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SMF307C Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
0.1
1.0
.01
10
50
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (SMF301C THRU SMF307C)
FIG.1-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG.2-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
140
120
100
80
60
40
20
0
(+)
(+)
25Vdc
(approx.)
( )
( )
PULSE
GENERATOR
(NOTE 2)
OSCILLISCOPE
(NOTE 1)
1
NON-
INDUCTIVE
W
NOTES: 1. Rise Time= 7ns max., Input Impedance= 1 megohm.22pF.
2. Rise Time= 10ns max., Source Impedance= 50 ohms.
+0.5A
0
-0.25A
-1.0A
|
|
|
|
|
|
|
|
1cm
SET TIME BASE FOR
50 / 10ns / cm
trr
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
D.U.T.
.6
.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
3.0
FIG.3- TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE
RECOVERY TIME CHARACTERISTICS
10
NONINDUCTIVE
50
NONINDUCTIVE
W
W
Tj=25 C
FIG.4-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
25
0
50
75
100
125
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
10
5
50
100
Tj=25 C
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive Or Inductive Load
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
485
LEAD TEMPERATURE ( C)


Số phần tương tự - SMF307C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMF307C SECOS-SMF307C Datasheet
190Kb / 2P
   VOLTAGE 50V ~1000V 3.0AMP Surface Mount Fast Reovery Rectifiers
logo
Goodwork Semiconductor ...
SMF307C GWSEMI-SMF307C Datasheet
69Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMF307C SUNMATE-SMF307C Datasheet
314Kb / 2P
   SURFACE MOUNT FAST RECOVER Y RECTIFIER DIODES
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMF307C SECOS-SMF307C Datasheet
339Kb / 2P
   3.0 Amp Surface Mount Fast Recovery Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SMF307C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
RS3A TSC-RS3A_11 Datasheet
192Kb / 2P
   3.0 AMP. Surface Mount Fast Recovery Rectifiers
logo
Goodwork Semiconductor ...
SMF301C GWSEMI-SMF301C Datasheet
69Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIERS
SMF301B GWSEMI-SMF301B Datasheet
69Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMF301C SECOS-SMF301C_17 Datasheet
339Kb / 2P
   3.0 Amp Surface Mount Fast Recovery Rectifiers
SUF301C SECOS-SUF301C_15 Datasheet
374Kb / 2P
   3.0 Amp Surface Mount Super Fast Recovery Rectifiers
logo
Nanjing International G...
MR850 DGNJDZ-MR850 Datasheet
397Kb / 2P
   3.0 AMP FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
UNIOHM CORPORATION
FR301 UNIOHM-FR301 Datasheet
66Kb / 2P
   3.0 AMP FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FR301 TGS-FR301 Datasheet
658Kb / 2P
   3.0 AMP FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
FR301 YIXIN-FR301 Datasheet
253Kb / 2P
   3.0 AMP FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Formosa MS
FR301 FORMOSA-FR301 Datasheet
33Kb / 2P
   3.0 AMP FAST RECOVERY RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com