công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC00MTC bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74AC00MTC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input NAND Gate
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74AC00MTC bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  74AC00MTC Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
©1988 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
74AC00, 74ACT00 Rev. 1.4.1
January 2008
74AC00, 74ACT00
Quad 2-Input NAND Gate
Features
ICC reduced by 50%
Outputs source/sink 24mA
ACT00 has TTL-compatible inputs
General Description
The AC00/ACT00 contains four, 2-input NAND gates.
Ordering Information
Device also available in Tape and Reel. Specify by appending suffix letter “X” to the ordering number.
All packages are lead free per JEDEC: J-STD-020B standard.
Connection Diagram
Pin Description
Logic Symbol
IEEE/IEC
Order
Number
Package
Number
Package Description
74AC00SC
M14A
14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
74AC00SJ
M14D
14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
74AC00MTC
MTC14
14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm
Wide
74AC00PC
N14A
14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide
74ACT00SC
M14A
14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
74ACT00SJ
M14D
14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
74ACT00MTC
MTC14
14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm
Wide
74ACT00PC
N14A
14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide
Pin Names
Description
An, Bn
Inputs
On
Outputs


Số phần tương tự - 74AC00MTC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74AC00MTC FAIRCHILD-74AC00MTC Datasheet
104Kb / 7P
   Quad 2-Input NAND Gate
74AC00MTC FAIRCHILD-74AC00MTC Datasheet
307Kb / 10P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
ON Semiconductor
74AC00MTC ONSEMI-74AC00MTC Datasheet
519Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
November-2017, Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - 74AC00MTC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC4011BP TOSHIBA-TC4011BP Datasheet
191Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
TC74AC00P TOSHIBA-TC74AC00P Datasheet
244Kb / 6P
   QUAD 2 - INPUT NAND GATE
TC74HC00AP TOSHIBA-TC74HC00AP Datasheet
232Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
logo
National Semiconductor ...
54AC00 NSC-54AC00 Datasheet
129Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74F00 PHILIPS-74F00 Datasheet
68Kb / 8P
   Quad 2-input NAND gate
1990 Oct 04
74AHC00 PHILIPS-74AHC00 Datasheet
74Kb / 16P
   Quad 2-input NAND gate
1999 Sep 23
74ABT00 PHILIPS-74ABT00 Datasheet
95Kb / 10P
   Quad 2-input NAND gate
1995 Sep 18
logo
STMicroelectronics
M54HCT00 STMICROELECTRONICS-M54HCT00 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
74ACT00 STMICROELECTRONICS-74ACT00 Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
April 1997
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT00AF TOSHIBA-TC74HCT00AF_12 Datasheet
202Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74HC00D-Q100 NXP-74HC00D-Q100 Datasheet
229Kb / 15P
   Quad 2-input NAND gate
Rev. 1-12 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com