công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC00MTC bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74AC00MTC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input NAND Gate
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74AC00MTC bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  74AC00MTC Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74AC00MTC Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
©1988 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
74AC00, 74ACT00 Rev. 1.4.1
5
AC Electrical Characteristics for AC
Note:
6. Voltage range 3.3 is 3.3V ± 0.3V. Voltage range 5.0 is 5.0V ± 0.5V.
AC Electrical Characteristics for ACT
Note:
7. Voltage Range 5.0 is 5.0V ± 0.5V.
Capacitance
Symbol
Parameter
VCC (V)
(6)
TA = +25°C,
CL = 50pF
TA = –40°C to +85°C,
CL = 50pF
Units
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
tPLH
Propagation Delay
3.3
2.0
7.0
9.5
2.0
10.0
ns
5.0
1.5
6.0
8.0
1.5
8.5
tPHL
Propagation Delay
3.3
1.5
5.5
8.0
1.0
8.5
ns
5.0
1.5
4.5
6.5
1.0
7.0
Symbol
Parameter
VCC (V)
(7)
TA = +25°C,
CL = 50pF
TA = –40°C to +85°C,
CL = 50pF
Units
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
tPLH
Propagation Delay
5.0
1.5
5.5
9.0
1.0
9.5
ns
tPHL
Propagation Delay
5.0
1.5
4.0
7.0
1.0
8.0
ns
Symbol
Parameter
Conditions
Typ.
Units
CIN
Input Capacitance
VCC = OPEN
4.5
pF
CPD
Power Dissipation Capacitance
VCC = 5.0V
30.0
pF


Số phần tương tự - 74AC00MTC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74AC00MTC FAIRCHILD-74AC00MTC Datasheet
104Kb / 7P
   Quad 2-Input NAND Gate
74AC00MTC FAIRCHILD-74AC00MTC Datasheet
307Kb / 10P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
ON Semiconductor
74AC00MTC ONSEMI-74AC00MTC Datasheet
519Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
November-2017, Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - 74AC00MTC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC4011BP TOSHIBA-TC4011BP Datasheet
191Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
TC74AC00P TOSHIBA-TC74AC00P Datasheet
244Kb / 6P
   QUAD 2 - INPUT NAND GATE
TC74HC00AP TOSHIBA-TC74HC00AP Datasheet
232Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
logo
National Semiconductor ...
54AC00 NSC-54AC00 Datasheet
129Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74F00 PHILIPS-74F00 Datasheet
68Kb / 8P
   Quad 2-input NAND gate
1990 Oct 04
74AHC00 PHILIPS-74AHC00 Datasheet
74Kb / 16P
   Quad 2-input NAND gate
1999 Sep 23
74ABT00 PHILIPS-74ABT00 Datasheet
95Kb / 10P
   Quad 2-input NAND gate
1995 Sep 18
logo
STMicroelectronics
M54HCT00 STMICROELECTRONICS-M54HCT00 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
74ACT00 STMICROELECTRONICS-74ACT00 Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
April 1997
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT00AF TOSHIBA-TC74HCT00AF_12 Datasheet
202Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74HC00D-Q100 NXP-74HC00D-Q100 Datasheet
229Kb / 15P
   Quad 2-input NAND gate
Rev. 1-12 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com