công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-1321-PS000 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HLMP-1321-PS000
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-1 (3 mm) High Intensity LED Lamps
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HLMP-1321-PS000 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HLMP-1321-PS000 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1321-PS000 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1321-PS000 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1321-PS000 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1321-PS000 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1321-PS000 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1321-PS000 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-1321-PS000 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
4
Figure 3. Relative Luminous Intensity
vs. DC Forward Current.
Figure 2. Forward Current vs.
Forward Voltage Characteristics.
Figure 4. Relative Efficiency
(Luminous Intensity per Unit
Current) vs. Peak LED Current.
Figure 5. Maximum Tolerable Peak
Current vs. Pulse Duration. (IDC MAX
as per MAX Ratings).
Figure 6. Relative Luminous Intensity vs. Angular Displacement.
Figure 1. Relative Intensity vs. Wavelength.
T-1 High Efficiency Red Non-Diffused


Số phần tương tự - HLMP-1321-PS000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1321-G00 AVAGO-HLMP-1321-G00 Datasheet
242Kb / 9P
   T-1 (3 mm) High Intensity LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - HLMP-1321-PS000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1321 AVAGO-HLMP-1321 Datasheet
242Kb / 9P
   T-1 (3 mm) High Intensity LED Lamps
HLMP-3519 AVAGO-HLMP-3519 Datasheet
326Kb / 10P
   T-1 3/4 (5mm) High Intensity LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-D101 HP-HLMP-D101 Datasheet
144Kb / 7P
   T-1 3/4 (5 mm), T-1 (3 mm), High Intensity, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
HLMP-331X HP-HLMP-331X Datasheet
203Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm) High Intensity LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-1301 BOARDCOM-HLMP-1301 Datasheet
1Mb / 12P
   T-1 (3-mm) Diffused LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-1385 HP-HLMP-1385 Datasheet
179Kb / 6P
   T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps
HLMP-1301 HP-HLMP-1301 Datasheet
208Kb / 12P
   T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1301 AVAGO-HLMP-1301 Datasheet
1Mb / 13P
   T-1 (3 mm) Diffused LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-YXXX BOARDCOM-HLMP-YXXX Datasheet
456Kb / 6P
   T-1 (3 mm) AlInGaP LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-KA45 AVAGO-HLMP-KA45 Datasheet
240Kb / 7P
   T-1 (3 mm) High Intensity InGaN Lamp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com