công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STL16N1VH5 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STL16N1VH5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 12 V, 0.0022, 16 A, PowerFLAT (3.3 x 3.3) STripFET V Power MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STL16N1VH5 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STL16N1VH5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STL16N1VH5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STL16N1VH5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STL16N1VH5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STL16N1VH5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STL16N1VH5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STL16N1VH5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STL16N1VH5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STL16N1VH5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
STL16N1VH5
Package mechanical data
Doc ID 16802 Rev 2
11/14
Figure 19.
PowerFLAT™ (3.3 x 3.3) package drawing
8072823_E
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)


Số phần tương tự - STL16N1VH5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL16N60M2 STMICROELECTRONICS-STL16N60M2 Datasheet
479Kb / 15P
   N-channel 600 V, 0.290 廓 typ., 8 A MDmesh??M2 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x6 HV package
May 2015 Rev 1
STL16N60M6 STMICROELECTRONICS-STL16N60M6 Datasheet
887Kb / 15P
   N-channel 600 V, 0.30 typ., 8 A MDmesh™ M6 Power MOSFET in a PowerFLAT™ 5x6 HV package
April 2017 Rev 1
STL16N65M2 STMICROELECTRONICS-STL16N65M2 Datasheet
947Kb / 16P
   N-channel 650 V, 0.325 ??typ., 7.5 A MDmesh M2 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x6 HV package
October 2014 Rev 1
STL16N65M5 STMICROELECTRONICS-STL16N65M5 Datasheet
934Kb / 15P
   N-channel 650 V, 0.270 ohm, 12 A PowerFLAT 8x8 HV
More results

Mô tả tương tự - STL16N1VH5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL12N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STL12N3LLH5 Datasheet
453Kb / 11P
   N-channel 30 V, 0.0079 廓, 12 A, PowerFLAT??(3.3 x 3.3) STripFET??V Power MOSFET
June 2011 Rev 1
STL100N1VH5 STMICROELECTRONICS-STL100N1VH5 Datasheet
775Kb / 13P
   N-channel 12 V, 0.0022 25 A PowerFLAT (5x6) STripFET V Power MOSFET
STL15N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STL15N3LLH5 Datasheet
157Kb / 10P
   N-channel 30 V, 0.0045 廓, 15 A, PowerFLAT??(3.3 x 3.3) STripFET??V Power MOSFET
STL11N3LLH6 STMICROELECTRONICS-STL11N3LLH6 Datasheet
1Mb / 14P
   N-channel 30 V, 0.006 typ., 11 A STripFET VI DeepGATE Power MOSFET in a PowerFLAT 3.3 x 3.3 package
STL23NS3LLH7 STMICROELECTRONICS-STL23NS3LLH7 Datasheet
682Kb / 14P
   N-channel 30 V, 0.0027 ??typ., 23 A STripFET??H7 Power MOSFET plus monolithic Schottky in a PowerFLAT??3.3 x 3.3
May 2015 Rev 3
STL8P4LLF6 STMICROELECTRONICS-STL8P4LLF6 Datasheet
372Kb / 14P
   P-channel 40 V, 0.0175 廓 typ.,8 A, STripFET??F6 Power MOSFET in a PowerFLAT??3.3 x 3.3 package
March 2015 Rev 2
STL11N4LLF5 STMICROELECTRONICS-STL11N4LLF5 Datasheet
1Mb / 14P
   N-channel 40 V, 9.1 m typ., 15 A STripFETV Power MOSFET in a PowerFLAT 3.3 x 3.3 package
STL51N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STL51N3LLH5 Datasheet
823Kb / 13P
   N-channel 30 V, 0.0105, 51 A, PowerFLAT 5x6 STripFET V Power MOSFET
STL10N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STL10N3LLH5 Datasheet
705Kb / 14P
   N-channel 30 V, 0.015, 9 A, PowerFLAT 3.3x3.3 STripFET V Power MOSFET
STL60N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STL60N3LLH5 Datasheet
587Kb / 12P
   N-channel 30 V, 0.0063 ?? 17 A PowerFLAT??(5x6) STripFET??V Power MOSFET
March 2010 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com