công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1040X bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1040X
Giải thích chi tiết về linh kiện  Load Switch with Level-Shift
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1040X bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI1040X Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1040X Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1040X Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1040X Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1040X Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1040X Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1040X Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1040X Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Document Number: 71809
S10-2544-Rev. D, 08-Nov-10
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
Si1040X
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Vishay Siliconix maintains worldwide manufacturing capability. Products may be manufactured at one of several qualified locations. Reliability data for Silicon
Technology and Package Reliability represent a composite of all qualified locations. For related documents such as package/tape drawings, part marking, and
reliability data, see www.vishay.com/ppg?71809.
Switching Variation
R2 at VIN = 1.8 V, R1 = 300 kW
0
20
40
60
80
0
204060
80100
R2 (k
Ω)
IL = 0.36 A
VON/OFF = 3 V
Ci = 10 µF
Co = 1 µF
tf
td(off)
tr
td(on)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10 -3
10 -2
0
0
6
0
1
1
10 -1
10-4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 720 °C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
Square Wave Pulse Dureation (s)


Số phần tương tự - SI1040X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1040X VISHAY-SI1040X Datasheet
46Kb / 5P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. A, 04-Mar-02
SI1040X VISHAY-SI1040X Datasheet
125Kb / 6P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. C, 24-Mar-08
SI1040X VISHAY-SI1040X Datasheet
178Kb / 8P
   Load Switch with Level-Shift
01-Jan-2022
SI1040X-T1-E3 VISHAY-SI1040X-T1-E3 Datasheet
125Kb / 6P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. C, 24-Mar-08
SI1040X-T1-GE3 VISHAY-SI1040X-T1-GE3 Datasheet
125Kb / 6P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. C, 24-Mar-08
More results

Mô tả tương tự - SI1040X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI4704DY VISHAY-SI4704DY Datasheet
51Kb / 4P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. A, 05-Aug-02
logo
Union Semiconductor, In...
UM3865P UNIONSEMI-UM3865P Datasheet
231Kb / 6P
   Load Switch with Level-Shift
logo
Vishay Siliconix
SI3865CDV VISHAY-SI3865CDV Datasheet
221Kb / 10P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. C, 20-Sep-10
SI1040X VISHAY-SI1040X Datasheet
46Kb / 5P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. A, 04-Mar-02
SI3865BDV VISHAY-SI3865BDV Datasheet
89Kb / 6P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. B, 14-Jun-04
SI3861BD VISHAY-SI3861BD Datasheet
117Kb / 6P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. B, 12-Oct-09
SI1869DH VISHAY-SI1869DH_V01 Datasheet
184Kb / 11P
   Load Switch with Level-Shift
08-Feb-17
SI3865DDV VISHAY-SI3865DDV_V02 Datasheet
253Kb / 10P
   Load Switch with Level-Shift
01-Jan-2022
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPM3320S6 TECHPUBLIC-TPM3320S6 Datasheet
3Mb / 7P
   Load Switch with Level-Shift
logo
Vishay Siliconix
SI3865DDV VISHAY-SI3865DDV Datasheet
240Kb / 10P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. D, 08-Sep-14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com