công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N1200A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

tên linh kiện 1N1200A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Standard Recovery Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENESIC [GeneSiC Semiconductor, Inc.]
Trang chủ  http://www.genesicsemi.com/
Logo GENESIC - GeneSiC Semiconductor, Inc.

1N1200A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

  1N1200A Datasheet HTML 1Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. 1N1200A Datasheet HTML 2Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. 1N1200A Datasheet HTML 3Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
VRRM = 50 V - 600 V
IF = 12 A
Features
• High Surge Capability
DO-4 Package
• Not ESD Sensitive
Note:
1. Standard polarity: Stud is cathode.
3. Stud is base.
Parameter
Symbol
1N1199A(R) 1N1200A(R)
1N1204A(R) 1N1206A(R)
Unit
Repetitive peak reverse
voltage
VRRM
50
100
400
600
V
RMS reverse voltage
VRMS
35
70
280
420
V
2. Reverse polarity (R): Stud is anode.
Conditions
1N1199A thru 1N1206AR
200
140
1N1202A(R)
Maximum ratings, at Tj = 25 °C, unless otherwise specified
Silicon Standard
Recovery Diode
• Types from 50 V to 600 V VRRM
DC blocking voltage
VDC
50
100
400
600
V
Continuous forward current
IF
12
12
12
12
A
Operating temperature
Tj
-55 to 150 -55 to 150
-55 to 150 -55 to 150
°C
Storage temperature
Tstg
-55 to 150 -55 to 150
-55 to 150 -55 to 150
°C
Parameter
Symbol
1N1199A(R) 1N1200A(R)
1N1204A(R) 1N1206A(R)
Unit
Diode forward voltage
1.1
1.1
1.1
1.1
10
10
10
10
μA
15
15
15
15
mA
Thermal characteristics
Thermal resistance, junction -
case
RthJC
2.00
2.00
2.00
2.00
°C/W
V
15
1N1202A(R)
2.00
VR = 50 V, Tj = 175 °C
1.1
VR = 50 V, Tj = 25 °C
IF = 12 A, Tj = 25 °C
TC ≤ 150 °C
Conditions
240
240
-55 to 150
12
Electrical characteristics, at Tj = 25 °C, unless otherwise specified
10
200
A
Reverse current
IR
VF
240
240
240
-55 to 150
TC = 25 °C, tp = 8.3 ms
Surge non-repetitive forward
current, Half Sine Wave
IF,SM
www.genesicsemi.com/silicon-products/standard-recovery-rectifiers/
1


Số phần tương tự - 1N1200A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
1N1200A DIOTEC-1N1200A Datasheet
154Kb / 2P
   Silicon-Power Rectifiers
logo
International Rectifier
1N1200A IRF-1N1200A Datasheet
103Kb / 4P
   12 AMP MEDIUM POWER SILICON RECTIFIER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N1200A VISHAY-1N1200A Datasheet
140Kb / 5P
   Medium Power Silicon Rectifier Diodes, 12 A
Revision: 24-Jun-08
logo
Diotec Semiconductor
1N1200A DIOTEC-1N1200A Datasheet
128Kb / 2P
   Silicon-Power-Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
1N1200A VISHAY-1N1200A Datasheet
152Kb / 6P
   Medium Power Silicon Rectifier Diodes, 12 A
Revision: 24-Jun-08
More results

Mô tả tương tự - 1N1200A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
S85JR ETC2-S85JR Datasheet
397Kb / 2P
   Silicon Standard Recovery Diode
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
GKN7104 GENESIC-GKN7104 Datasheet
568Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S16B GENESIC-S16B Datasheet
760Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S40K GENESIC-S40K Datasheet
584Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
KBU10005 GENESIC-KBU10005 Datasheet
298Kb / 2P
   Silicon Standard Recovery Diode
MSRT15060AD GENESIC-MSRT15060AD Datasheet
408Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S6B GENESIC-S6B Datasheet
763Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S12K GENESIC-S12K Datasheet
770Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S16K GENESIC-S16K Datasheet
761Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S85B GENESIC-S85B Datasheet
589Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
S85K GENESIC-S85K Datasheet
590Kb / 3P
   Silicon Standard Recovery Diode
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com