công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-4740C0BA1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HLMP-4740C0BA1
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HLMP-4740C0BA1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HLMP-4740C0BA1 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4740C0BA1 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4740C0BA1 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4740C0BA1 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4740C0BA1 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4740C0BA1 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4740C0BA1 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4740C0BA1 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-4740C0BA1 Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
7
Intensity Bin Limits, continued
Intensity Range (mcd)
Color
Bin
Min.
Max.
Yellow
A
1.0
1.6
B
1.6
2.5
C
2.5
4.0
D
4.0
6.5
E
6.5
10.3
F
10.3
16.6
G
16.6
26.5
H
26.5
42.3
I
42.3
67.7
J
67.7
108.2
K
108.2
173.2
L
173.2
250.0
M
250.0
360.0
N
360.0
510.0
O
510.0
800.0
P
800.0
1250.0
Q
1250.0
1800.0
R
1800.0
2900.0
S
2900.0
4700.0
T
4700.0
7200.0
U
7200.0
11700.0
V
11700.0
18000.0
W
18000.0
27000.0
Maximum tolerance for each bin limit is
± 18%.


Số phần tương tự - HLMP-4740C0BA1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
QT Optoelectronics
HLMP-4740 QT-HLMP-4740 Datasheet
183Kb / 2P
   LOW CURRENT T-100 & T-1 3/4 SOLID STATE LAMPS
logo
Fairchild Semiconductor
HLMP-4740 FAIRCHILD-HLMP-4740 Datasheet
164Kb / 3P
   LOW CURRENT T-100 & T-1 3/4 SOLID STATE LAMPS
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-4740 AVAGO-HLMP-4740 Datasheet
291Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps High efficiency
HLMP-4740 AVAGO-HLMP-4740 Datasheet
294Kb / 10P
   Telecommunications indicators
HLMP-4740 AVAGO-HLMP-4740 Datasheet
294Kb / 10P
   Telecommunications indicators
More results

Mô tả tương tự - HLMP-4740C0BA1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1700 AVAGO-HLMP-1700 Datasheet
410Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
HLMP-1790 AVAGO-HLMP-1790 Datasheet
291Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-4700 BOARDCOM-HLMP-4700 Datasheet
293Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-4700 AVAGO-HLMP-4700 Datasheet
291Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps High efficiency
HLMP-3750-L00B2 AVAGO-HLMP-3750-L00B2 Datasheet
684Kb / 12P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-3707 HP-HLMP-3707_05 Datasheet
255Kb / 11P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
HLMP-3707 HP-HLMP-3707 Datasheet
225Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
HLMP-D150 HP-HLMP-D150_1 Datasheet
387Kb / 7P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-D150 AVAGO-HLMP-D150 Datasheet
316Kb / 9P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-D150 HP-HLMP-D150 Datasheet
107Kb / 6P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current, Double Heterojunction AlGaAs Red LED Lamps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com