công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HCT541DB bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HCT541DB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal buffer/line driver 3-state
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HCT541DB bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  74HCT541DB Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HCT541DB Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HCT541DB Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HCT541DB Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HCT541DB Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HCT541DB Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT541DB Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT541DB Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT541DB Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
74HC_HCT541
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2014. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3 — 15 April 2014
5 of 19
NXP Semiconductors
74HC541; 74HTC541
Octal buffer/line driver; 3-state
5.
Pinning information
5.1 Pinning
5.2 Pin description
6.
Functional description
[1]
H = HIGH voltage level; L = LOW voltage level; X = don’t care; Z = high-impedance OFF-state.
Fig 5.
Pin configuration DIP20, SO20 and (T)SSOP20
Table 2.
Pin description
Symbol
Pin
Description
OE1
1
output enable input (active LOW)
A0 to A7
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
data input
GND
10
ground (0 V)
Y0 to Y7
18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 data output
OE2
19
output enable input (active LOW)
VCC
20
supply voltage
Table 3.
Functional table[1]
Control
Input
Output
OE1
OE2
An
Yn
LL
L
L
LL
H
H
XH
X
Z
HX
X
Z


Số phần tương tự - 74HCT541DB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HCT541D PHILIPS-74HCT541D Datasheet
43Kb / 7P
   Octal buffer/line driver; 3-state
December 1990
logo
Toshiba Semiconductor
74HCT541D TOSHIBA-74HCT541D Datasheet
228Kb / 8P
   CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
2020-11-17 Rev.3.0
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT541D NEXPERIA-74HCT541D Datasheet
251Kb / 14P
   Octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 5 - 12 July 2021
74HCT541D-Q100 NEXPERIA-74HCT541D-Q100 Datasheet
742Kb / 17P
   Octal buffer/line driver; 3-state
74HCT541D-Q100 NEXPERIA-74HCT541D-Q100 Datasheet
250Kb / 14P
   Octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 2 - 12 July 2021
More results

Mô tả tương tự - 74HCT541DB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHC541 PHILIPS-74AHC541 Datasheet
81Kb / 16P
   Octal buffer/line driver; 3-state
1999 Nov 24
74HC541D-T NXP-74HC541D-T Datasheet
55Kb / 7P
   Octal buffer/line driver; 3-state
December 1990
74VHC_VHCT541 PHILIPS-74VHC_VHCT541_15 Datasheet
103Kb / 16P
   Octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 01-12 August 2009
74HC_HCT244 PHILIPS-74HC_HCT244_15 Datasheet
145Kb / 18P
   Octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 4-24 September 2012
74LVC244APW-T NXP-74LVC244APW-T Datasheet
150Kb / 19P
   Octal buffer/line driver; 3-state
Rev. 8-26 June 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCV244A NEXPERIA-74AHCV244A Datasheet
202Kb / 15P
   Octal buffer/line driver 3-state
74HC244-Q100 NEXPERIA-74HC244-Q100 Datasheet
249Kb / 15P
   Octal buffer/line driver; 3-state
74VHC244 NEXPERIA-74VHC244 Datasheet
608Kb / 16P
   Octal buffer/line driver; 3-state
74VHC541-Q100 NEXPERIA-74VHC541-Q100 Datasheet
714Kb / 17P
   Octal buffer/line driver; 3-state
74HC541-Q100 NEXPERIA-74HC541-Q100 Datasheet
742Kb / 17P
   Octal buffer/line driver; 3-state
74AHC541-Q100 NEXPERIA-74AHC541-Q100 Datasheet
717Kb / 17P
   Octal buffer/line driver; 3-state
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com