công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP10N60C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQP10N60C
Giải thích chi tiết về linh kiện  600V N-Channel MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP10N60C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP10N60C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQP10N60C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
Rev. B, October 2003
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
10
0
10
1
10
2
10
3
10
-1
10
0
10
1
10
2
100 ms
10
µs
DC
10 ms
1 ms
100
µs
Operation inThis Area
is Limitedby R
DS(on)
※ Notes:
1. T
C = 25
o
C
2. T
J = 150
o
C
3. SinglePulse
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
10
0
10
1
10
2
10
3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
100 ms
10
µs
DC
10 ms
1 ms
100
µs
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
※ Notes :
1. T
C = 25
o
C
2. T
J
= 150
o
C
3. Single Pulse
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
Typical Characteristics (Continued)
Figure 9-1. Maximum Safe Operating Area
for FQP10N60C
Figure 10. Maximum Drain Current
vs Case Temperature
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
vs Temperature
Figure 8. On-Resistance Variation
vs Temperature
Figure 9-2. Maximum Safe Operating Area
for FQPF10N60C
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
※Notes:
1. V
GS
=0V
2. I
D = 250
μ A
T
J, Junction Temperature [
o
C]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
※ Notes :
1. V
GS = 10 V
2. I
D = 4.75 A
T
J, Junction Temperature [
o
C]
25
50
75
100
125
150
0
2
4
6
8
10
T
C, Case Temperature [
℃]


Số phần tương tự - FQP10N60C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP10N60C FAIRCHILD-FQP10N60C Datasheet
835Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FQP10N60C FAIRCHILD-FQP10N60C Datasheet
1,020Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
FQP10N60C KERSEMI-FQP10N60C Datasheet
1Mb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP10N60C ISC-FQP10N60C Datasheet
302Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP10N60CF FAIRCHILD-FQP10N60CF Datasheet
934Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQP10N60C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N60 FAIRCHILD-FQB3N60 Datasheet
581Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FCB11N60F FAIRCHILD-FCB11N60F Datasheet
1,004Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCH47N60F_0605 FAIRCHILD-FCH47N60F_0605 Datasheet
978Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCA16N60 FAIRCHILD-FCA16N60_06 Datasheet
962Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQAF7N60 FAIRCHILD-FQAF7N60 Datasheet
578Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCI7N60 FAIRCHILD-FCI7N60 Datasheet
951Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP16N60 FAIRCHILD-FCP16N60 Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FCD5N60 FAIRCHILD-FCD5N60 Datasheet
947Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQB3N60C FAIRCHILD-FQB3N60C Datasheet
753Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP3N60C FAIRCHILD-FQP3N60C Datasheet
738Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP260N60E FAIRCHILD-FCP260N60E Datasheet
283Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com