công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC79401KNE-E bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LC79401KNE-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dot-Matrix LCD Drivers
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LC79401KNE-E bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  LC79401KNE-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor LC79401KNE-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor LC79401KNE-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor LC79401KNE-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor LC79401KNE-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LC79401KNE-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LC79401KNE-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LC79401KNE-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
LC79401KNE
No. A1419-6/8
Pin Function
Pin No
Symbol
I/O
Function
90
VDD
88
VSS
85
VEE
Supply
VDD-VSS : Logic power supply
VDD-VEE : LCD drive circuit power supply
82
V1
83
V3
84
V4
Supply
LCD drive level power supply
V1,VEE : Selected level
V3,V4 : Unselected level
99
CP
I
Display data acquisition clock (falling edge trigger)
87
LOAD
I
Display data latch clock (falling edge trigger)
The display data LCD drive signal is output on the falling edge.
95
96
97
98
DI4
DI3
DI2
DI1
I
Display data
LCD drive output
LCD display
H
Selected level
On
L
Unselected level
Off
91
R/L
I
Control pin that inverts the data output destination
Number of clock
R/L
Data input
1
2
3
• • •
18
19
20
DI1
O77
O73
O69
• • •
O9
O5
O1
DI2
O78
O74
O70
• • •
O10
O6
O2
DI3
O79
O75
O71
• • •
O11
O7
O3
L
DI4
O80
O76
O72
• • •
O12
O8
O4
DI1
O4
O8
O12
• • •
O72
O76
O80
DI2
O3
O7
O11
• • •
O71
O75
O79
DI3
O2
O6
O10
• • •
O70
O74
O78
H
DI4
O1
O5
O9
• • •
O69
O73
O77
86
M
I
LCD drive output alternation signal
81
CDI
I
Chip disable pin
High level : Data is not acquired.
Low level : Data is acquired
100
CDO
O
Connect to the CDI pin on the next chip when cascade connection is used.
89
DISPOFF
I
Input that controls the O1 to O80 output pins. During periods when this pin
Is low, the O1 to O80 output pins output the V1 level. See the truth table.
1 to 80
O1 to O80
O
LCD drive outputs
The output level are determined by the combination of the output the data,
The M signal, and The DISPOFF pin as shown in the table.
M
Q
DISPOFF
Output
L
L
H
V3
L
H
H
V1
H
L
H
V4
H
H
H
VEE
*
*
L
V1
Note : don’t care (fixed at high or low)
92
NC
93
NC
94
NC
-
Must be left open.


Số phần tương tự - LC79401KNE-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LC79401KNE SANYO-LC79401KNE Datasheet
91Kb / 8P
   Dot-Matrix LCD Drivers
More results

Mô tả tương tự - LC79401KNE-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LC79431KNE ONSEMI-LC79431KNE Datasheet
118Kb / 7P
   Dot-Matrix LCD Drivers
July, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LC7940YC SANYO-LC7940YC Datasheet
257Kb / 13P
   Dot-matrix LCD Drivers
LC79430KNE SANYO-LC79430KNE Datasheet
123Kb / 7P
   Dot-Matrix LCD Drivers
LC79431KNE SANYO-LC79431KNE Datasheet
121Kb / 7P
   Dot-Matrix LCD Drivers
LC7940YD SANYO-LC7940YD Datasheet
243Kb / 11P
   Dot-matrix LCD Drivers
logo
ON Semiconductor
LC79430KNE ONSEMI-LC79430KNE Datasheet
120Kb / 7P
   Dot-Matrix LCD Drivers
July, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LC79401KNE SANYO-LC79401KNE Datasheet
91Kb / 8P
   Dot-Matrix LCD Drivers
LC7940KD SANYO-LC7940KD Datasheet
112Kb / 13P
   CMOS IC Dot-Matrix LCD Drivers
LC7942KD SANYO-LC7942KD Datasheet
70Kb / 8P
   CMOS IC Dot-Matrix LCD Drivers
LC7940ND SANYO-LC7940ND Datasheet
214Kb / 11P
   Dot-Matrix LCD Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com