công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST221043 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện ST221043
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

ST221043 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  ST221043 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ISOMETRIC
ISOMETRIC
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
200MDP1T1B1VS2REH
2:1
2/12/2007
ST221043
D
TN
1
1
P.C. MOUNTING
9.00
[.354 in]
9.14
[.360 in]
25
~
POS. 1
POS. 3
POS. 1
POS. 2
POS. 3
SWITCH FUNCTION
NONE
ON
ON
2-3, 5-6
OPEN
2-1, 5-4
A
14744
RELEASED FOR PRODUCTION
3/14/05
AR
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
4. PLATING MATERIAL: GOLD
5. RATING: 0.4VA @20V MAX. AC OR DC
6. ELECTRIC LIFE: 30,000 MAKE-AND-BREAK CYCLES
AT FULL LOAD.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGA-OHM MIN.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @SEA LEVEL.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10. HARDWARE TO BE SHIPPED BULK
T200015 - HEXNUT - QTY 2
T200000 - LOCKWASHER - QTY 1
T200002 - LOCKRING - QTY 1
11.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
12. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
E-LOGO ON
OPPOSITE SIDE
n2.54
[.100 in]
5.08
[.200 in]
2.54
[.100 in]
5.59
[.220 in]
.51
[.020 in]
9.14
[.360 in]
5.08
[.200 in]
8.13
[.320 in]
4.39
[.173 in] FLAT
.40
[.016 in]
10.16
[.400 in]
.51
[.020 in]
2.54
[.100 in]
.76
[.030 in]
5.08
[.200 in]
.76
[.030 in]
3.30
[.130 in]
10.16
[.400 in]
n1.09
[.043 in]
2
13
5
46
CIRCUIT: DPDT
4 5
6
63
10-48 UNS-2A
THREADS
200MDP1T1B1VS2RE
(T221043)
B
15577
CHANGE HEX NUT. ROHS NOTE
12/2/05
PH
C
15801
DIM FROM 8.64 TO 9.15
2/21/06
PH
D
16984
CHANGED HEX NUT, NOTES
2/12/2007
TN


Số phần tương tự - ST221043

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
ST221049 E-SWITCH-ST221049 Datasheet
111Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - ST221043

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
T700203 E-SWITCH-T700203 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T700400 E-SWITCH-T700400 Datasheet
31Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401000 E-SWITCH-B401000 Datasheet
154Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401009 E-SWITCH-B401009 Datasheet
203Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B410001 E-SWITCH-B410001 Datasheet
197Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M300001 E-SWITCH-M300001 Datasheet
34Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M302431 E-SWITCH-M302431 Datasheet
176Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304204 E-SWITCH-M304204 Datasheet
33Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304211 E-SWITCH-M304211 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304212 E-SWITCH-M304212 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M305213 E-SWITCH-M305213 Datasheet
141Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com