công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST212019 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện ST212019
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

ST212019 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  ST212019 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ISOMETRIC
ISOMETRIC
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
200MSP3T4B5M6REH
2:1
3/14/2005
ST212019
C
AR
1
1
P.C. MOUNTING
7.87
[.310 in]
8.13
[.320 in]
5.08
[.200 in]
n7.10
[.280 in]
25
~
POS. 1
POS. 2
POS. 3
10.01
[.394 in]
2.54
[.100 in]
n
2
13
POS. 1
POS. 2
POS. 3
SWITCH FUNCTION
OFF
ON
ON
2-3
OPEN
2-1
A
14746
RELEASED FOR PRODUCTION
3/14/05
AR
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
4. PLATING MATERIAL: GOLD
5. RATING: 0.4VOLT-AMPS MAX. @20V MAX. AC OR DC
6. ELECTRIC LIFE: 30,000 MAKE-AND-BREAK CYCLES
AT FULL LOAD.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGA-OHM MIN.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @SEA LEVEL.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10. HARDWARE TO BE SHIPPED BULK
T100000 - HEXNUT - QTY 2
T100011 - LOCKWASHER - QTY 1
T100015 - LOCKRING - QTY 1
11.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
CIRCUIT: SPDT
2.54
[.100 in]
5.08
[.200 in]
1 2 3
5.08
[.200 in]
4.01
[.158 in]
.51
[.020 in]
5.08
[.200 in]
.76
[.030 in]
.51
[.020 in]
2.54
[.100 in]
EPOXY SEAL
.41
[.016 in]
.76
[.030 in]
5.08
[.200 in]
n1.09
[.043 in]
5.72
[.225 in] FLAT
1/4-40 UNS-2A
THREADS
.51
[.020 in]
3.30
[.130 in]
200MSP3T4B5M6RE
(T212019)
B
15460
DIM TO 10.41 FROM 10.01
10/26/05
PH
C
15593
DIM TO 10.01 FROM 10.41
12/07/05
PH


Số phần tương tự - ST212019

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
ST212001 E-SWITCH-ST212001 Datasheet
115Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST212002 E-SWITCH-ST212002 Datasheet
70Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST212003 E-SWITCH-ST212003 Datasheet
74Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST212024 E-SWITCH-ST212024 Datasheet
154Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST212033 E-SWITCH-ST212033 Datasheet
73Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - ST212019

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
T700203 E-SWITCH-T700203 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T700400 E-SWITCH-T700400 Datasheet
31Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401000 E-SWITCH-B401000 Datasheet
154Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401009 E-SWITCH-B401009 Datasheet
203Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B410001 E-SWITCH-B410001 Datasheet
197Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M300001 E-SWITCH-M300001 Datasheet
34Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M302431 E-SWITCH-M302431 Datasheet
176Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304204 E-SWITCH-M304204 Datasheet
33Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304211 E-SWITCH-M304211 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304212 E-SWITCH-M304212 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M305213 E-SWITCH-M305213 Datasheet
141Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com