công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-3554 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HLMP-3554
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-13/4 (5 mm) Low Profile LED Lamps
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HLMP-3554 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HLMP-3554 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3554 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3554 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3554 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3554 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3554 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-3554 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
1-101
H
T-13/4 (5 mm) Low Profile
LED Lamps
Technical Data
Features
• High Intensity
• Low Profile: 5.8 mm
(0.23 in.) Nominal
• T-13/4 Diameter Package
• Diffused and Non-diffused
Types
• General Purpose Leads
• IC Compatible/Low Current
Requirements
• Reliable and Rugged
Description
The HLMP-335X/-336X Series are
Gallium Arsenide Phosphide on
Gallium Phosphide High
Efficiency Red Light Emitting
Diodes.
The HLMP-345X/-346X Series are
Gallium Arsenide Phosphide on
Gallium Phosphide Yellow Light
Emitting Diodes.
The HLMP-355X/-356X Series are
Gallium Phosphide Green Light
Emitting Diodes.
The Low Profile T-13/4 package
provides space savings and is
excellent for backlighting
applications.
Package Dimensions
HLMP-335X Series
HLMP-336X Series
HLMP-345X Series
HLMP-346X Series
HLMP-355X Series
HLMP-356X Series
5.34 (0.210)
4.83 (0.190)
5964-9295E


Số phần tương tự - HLMP-3554

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-3554 AVAGO-HLMP-3554 Datasheet
340Kb / 9P
   T-13/4 (5 mm) Low Profile LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - HLMP-3554

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-3351 BOARDCOM-HLMP-3351 Datasheet
340Kb / 9P
   T-13/4 (5 mm) Low Profile LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-3351 AVAGO-HLMP-3351 Datasheet
340Kb / 9P
   T-13/4 (5 mm) Low Profile LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-3301 BOARDCOM-HLMP-3301 Datasheet
263Kb / 11P
   T-13/4 (5 mm) Diffused LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-4700 HP-HLMP-4700 Datasheet
192Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1700 AVAGO-HLMP-1700 Datasheet
410Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
HLMP-1790 AVAGO-HLMP-1790 Datasheet
291Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-4700 BOARDCOM-HLMP-4700 Datasheet
293Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-331X HP-HLMP-331X Datasheet
203Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm) High Intensity LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-4700 AVAGO-HLMP-4700 Datasheet
291Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps High efficiency
HLMP-3750-L00B2 AVAGO-HLMP-3750-L00B2 Datasheet
684Kb / 12P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com