công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST131038 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện ST131038
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

ST131038 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  ST131038 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ISOMETRIC
ISOMETRIC
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
1003P2T1B1M2REH
2:1
5/27/2008
ST131038
A
BLR
1
1
P.C. MOUNTING
1
2
3
5
9
POS. 1
POS. 3
Without Locking
Ring
With Standard
Locking Ring
PANEL
MOUNTING
POS. 1
POS. 2
POS. 3
SWITCH FUNCTION
NONE
ON
(ON)
2-3, 5-6,
8-9
OPEN
2-1, 5-4,
8-7
2
1
3
12.70
[.500 in]
10.70
[.421 in]
6.60
[.260 in]
.76
[.030 in] TYP.
16.51
[.650 in]
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
4. PLATING MATERIAL: GOLD
5. RATING: 0.4 (VA) max. @20V max. (AC or DC);
6. ELECTRIC LIFE: 40,000 make-and-break cycles
at full load.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 Mega-ohm min.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @sea level.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
11. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
12. HARDWARE TO BE SHIPPED BULK
T100000 - HEXNUT - QTY 2
T100011 - LOCKWASHER - QTY 1
T100015 - LOCKRING - QTY 1
5
4
6
8
7
9
CIRCUIT: 3PDT
E-SWITCH
MARKING ON
OPPOSITE SIDE
ON
(ON)
A
18114
RELEASED FOR PRODUCTION
5/27/08
BLR
1
2
3
3
6
9
4.70
[.185 in] TYP.
4.83
[.190 in] TYP.
KEYWAY
(ON) = MOMENTARY
4.70
[.185 in]
4.83
[.190 in]
n1.85
[.073 in]
2.92
[.115 in]
n
1.27
[.050 in] TYP.
10.41
[.410 in]
25°
5.10
[.201 in]
17.14
[.675 in]
8.89
[.350 in]
EPOXY SEAL
1/4-40 UNS-2A
6.10
[.240 in]
n6.35
[.250 in]
n2.38
[.094 in]
n 6.35
[.250 in]
.85
[.033 in]
.55
[.022 in]


Số phần tương tự - ST131038

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
ST131032 E-SWITCH-ST131032 Datasheet
135Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST131039 E-SWITCH-ST131039 Datasheet
58Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - ST131038

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
T700203 E-SWITCH-T700203 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T700400 E-SWITCH-T700400 Datasheet
31Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401000 E-SWITCH-B401000 Datasheet
154Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401009 E-SWITCH-B401009 Datasheet
203Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B410001 E-SWITCH-B410001 Datasheet
197Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M300001 E-SWITCH-M300001 Datasheet
34Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M302431 E-SWITCH-M302431 Datasheet
176Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304204 E-SWITCH-M304204 Datasheet
33Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304211 E-SWITCH-M304211 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304212 E-SWITCH-M304212 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M305213 E-SWITCH-M305213 Datasheet
141Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com