công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST116006 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện ST116006
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

ST116006 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  ST116006 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ISOMETRIC
ISOMETRIC
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
100DP1K2B25M1QEH
2:1
5/22/2006
ST116006
A
CT
1
1
RECOMMENDED PANEL MOUNTING
8.89
[.350 in]
A
16033
RELEASED FOR PRODUCTION
5/22/06
CT
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
4. PLATING MATERIAL: SILVER
5. RATING: 2 AMPS @250VAC
5 AMPS @120VAC OR 28VDC
6. ELECTRIC LIFE: 40,000 make-and-break cycles
at full load.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 Mega-ohm min.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @sea level.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
11. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
12. HARDWARE TO BE SHIPPED BULK:
T100011 - LOCK WASHER, QTY 1
T100015 - LOCK RING, QTY 1
T100000 - HEX NUT, QTY 2
POS. 1
POS. 2
POS. 3
SWITCH FUNCTION
NONE
ON
ON
2-3,5-6
N/A
2-1, 5-4
2
31
CIRCUIT: DPDT
3.96
[.156 in]
8.00
[.315 in]
E-SWITCH
MARKING ON
OPPOSITE SIDE
12
3
3
14.73
[.580 in]
LOCKED POSITION
1.40
[.055 in]
5.44
[.214 in]
n
25
~
POS. 1
POS. 3
KNOB TO BE SECURED
BY A THREAD LOCK
EPOXY. KNOB MUST
NOT SCREW OFF
6
5
64
.76
[.030 in]
4.70
[.185 in]
2.03
[.080 in]
4.83
[.190 in]
12.70
[.500 in]
11.43
[.450 in]
.55
[.022 in]
.85
[.033 in]
n6.35
[.250]
100DP1K2B25M1QE
(T116006)


Số phần tương tự - ST116006

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
ST116000 E-SWITCH-ST116000 Datasheet
131Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST116001 E-SWITCH-ST116001 Datasheet
131Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST116002 E-SWITCH-ST116002 Datasheet
132Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST116003 E-SWITCH-ST116003 Datasheet
134Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST116004 E-SWITCH-ST116004 Datasheet
224Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - ST116006

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
T700203 E-SWITCH-T700203 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T700400 E-SWITCH-T700400 Datasheet
31Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401000 E-SWITCH-B401000 Datasheet
154Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401009 E-SWITCH-B401009 Datasheet
203Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B410001 E-SWITCH-B410001 Datasheet
197Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M300001 E-SWITCH-M300001 Datasheet
34Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M302431 E-SWITCH-M302431 Datasheet
176Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304204 E-SWITCH-M304204 Datasheet
33Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304211 E-SWITCH-M304211 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304212 E-SWITCH-M304212 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M305213 E-SWITCH-M305213 Datasheet
141Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com