công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST115005 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện ST115005
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

ST115005 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  ST115005 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
100SP5T1B1M1QEH
2:1
8/31/2006
ST115005
A
BO
1
1
A
16393
RELEASED FOR PRODUCTION
8/31/06
BO
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
4. CONTACT MATERIAL: SILVER
5. RATING: 2A @ 250 VAC
5A @ 120 VAC OR 28 VDC
6. ELECTRIC LIFE: 40,000 MAKE-AND-BREAK CYCLES
AT FULL LOAD.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGA-OHM MIN.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @SEA LEVEL.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
11. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
POS. 1
POS. 2
POS. 3
SWITCH FUNCTION
OFF
ON
(ON)
2-3
OPEN
2-1
2
13
CIRCUIT: SPDT
25
~
POS. 1
POS. 2
POS. 3
3.96
[.156 in]
8.89
[.350 in]
E-SWITCH
MARKING ON
OPPOSITE SIDE
1
2
3
3
6.86
[.270 in]
12.70
[.500 in]
EPOXY SEAL
.76
[.030 in]
4.70
[.185 in]
2.03
[.080 in]
1.19
[.047 in]
1.98
[.078 in]
(ON) = MOMENTARY
2.92
[.115 in]
10.41
[.410 in]
8.89
[.350 in]
1/4-40 UNS - 2A
KEYWAY
. HARDWARE TO BE SHIPPED BULK:
T1000
12
T1000
T1000
11
15
00
- LOCK WASHER (1)
- LOCK RING (1)
- HEX NUT (2)


Số phần tương tự - ST115005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
ST115000 E-SWITCH-ST115000 Datasheet
123Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST115003 E-SWITCH-ST115003 Datasheet
100Kb / 1P
   E-SWITCH 100SP5T1B1M2QEH
ST115003 E-SWITCH-ST115003 Datasheet
100Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST115006 E-SWITCH-ST115006 Datasheet
99Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST115007 E-SWITCH-ST115007 Datasheet
125Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - ST115005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
T700203 E-SWITCH-T700203 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T700400 E-SWITCH-T700400 Datasheet
31Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401000 E-SWITCH-B401000 Datasheet
154Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401009 E-SWITCH-B401009 Datasheet
203Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B410001 E-SWITCH-B410001 Datasheet
197Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M300001 E-SWITCH-M300001 Datasheet
34Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M302431 E-SWITCH-M302431 Datasheet
176Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304204 E-SWITCH-M304204 Datasheet
33Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304211 E-SWITCH-M304211 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304212 E-SWITCH-M304212 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M305213 E-SWITCH-M305213 Datasheet
141Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com