công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST114085 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện ST114085
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

ST114085 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  ST114085 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ISOMETRIC
ISOMETRIC
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
2:1
9/27/2006
ST114085
A
TN
1
1
100SP4T3B1VS2REH
A
16493
RELEASED FOR PRODUCTION
9/27/2006
TN
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
4. PLATING MATERIAL: GOLD
5. RATING: 0.4 (VA) Max. @20V Max. (AC or DC)
6. ELECTRIC LIFE: 40,000 make-and-break cycles
at full load.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 Mega-ohm min.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @sea level.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
11. HARDWARE TO BE SHIPPED BULK
T100011-LOCKWASHER- QTY 1
T100015-LOCKRING- QTY 1
T100000- HEXNUT- QTY 2
12. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
POS. 1
POS. 2
POS. 3
SWITCH FUNCTION
OFF
(ON)
(ON)
2-3
OPEN
2-1
2
1
3
CIRCUI: DPDT
25
~
POS. 1
POS. 3
POS. 2
E-SWITCH
MARKING ON
OPPOSITE SIDE
1
2
3
3
(ON)=MOMENTARY
.76
[.030 in] TYP.
P.C. MOUNTING
1/4-40 UNS-2A
THREADS
EPOXY SEAL
3.30
[.130 in]
n
13.97
[.550 in]
15.75
[.620 in]
4.70
[.185 in]
n1.85
[.073 in]
KEYWAY
15.75
[.620 in]
4.70
[.185 in]
.51
[.020 in]
8.40
[.331 in]
11.68
[.460 in]
4.70
[.185 in]
1.22
[.048 in]
3.18
[.125 in]
8.13
[.320 in]
1.27
[.050 in]
3.18
[.125 in]


Số phần tương tự - ST114085

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
ST114082 E-SWITCH-ST114082 Datasheet
130Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST114083 E-SWITCH-ST114083 Datasheet
131Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST114084 E-SWITCH-ST114084 Datasheet
132Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST114088 E-SWITCH-ST114088 Datasheet
128Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - ST114085

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
T700203 E-SWITCH-T700203 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T700400 E-SWITCH-T700400 Datasheet
31Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401000 E-SWITCH-B401000 Datasheet
154Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401009 E-SWITCH-B401009 Datasheet
203Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B410001 E-SWITCH-B410001 Datasheet
197Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M300001 E-SWITCH-M300001 Datasheet
34Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M302431 E-SWITCH-M302431 Datasheet
176Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304204 E-SWITCH-M304204 Datasheet
33Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304211 E-SWITCH-M304211 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304212 E-SWITCH-M304212 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M305213 E-SWITCH-M305213 Datasheet
141Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com