công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF3704ZSPBF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF3704ZSPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Frequency Synchronous Buck
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3704ZSPBF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF3704ZSPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3704ZSPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3704ZSPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3704ZSPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3704ZSPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3704ZSPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3704ZSPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3704ZSPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF3704ZSPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
IRF3704Z/S/LPbF
6
www.irf.com
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 13. Gate Charge Test Circuit
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
vs. Drain Current
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
Fig 14a. Switching Time Test Circuit
Fig 14b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
V
GS
Pulse Width < 1µs
Duty Factor < 0.1%
V
DD
V
DS
L
D
D.U.T
+
-
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
20
40
60
80
100
120
140
ID
TOP
5.6A
8.5A
BOTTOM
17A


Số phần tương tự - IRF3704ZSPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3704ZSPBF IRF-IRF3704ZSPBF Datasheet
366Kb / 13P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRF3704ZSPBF IRF-IRF3704ZSPBF Datasheet
366Kb / 13P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
More results

Mô tả tương tự - IRF3704ZSPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRLR8256 KERSEMI-IRLR8256 Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck
IRLR8113 KERSEMI-IRLR8113 Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck
logo
International Rectifier
IRLR7821PF IRF-IRLR7821PF Datasheet
326Kb / 12P
   High Frequency Synchronous Buck
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF3704Z KERSEMI-IRF3704Z Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck
logo
International Rectifier
IR3640MPBF IRF-IR3640MPBF Datasheet
964Kb / 32P
   HIGH FREQUENCY SYNCHRONOUS PWM BUCK CONTROLLER
IR3628MPBF IRF-IR3628MPBF Datasheet
568Kb / 22P
   HIGH FREQUENCY SYNCHRONOUS PWM BUCK CONTROLLER
IR3640MTRPBF IRF-IR3640MTRPBF Datasheet
964Kb / 32P
   HIGH FREQUENCY SYNCHRONOUS PWM BUCK CONTROLLER
IR3624MPBF IRF-IR3624MPBF Datasheet
791Kb / 21P
   HIGH FREQUENCY SYNCHRONOUS PWM BUCK CONTROLLER
IRFH5302DPBF IRF-IRFH5302DPBF_15 Datasheet
246Kb / 9P
   Synchronous MOSFET for high frequency buck converters
IRFH5302DTRPBF IRF-IRFH5302DTRPBF Datasheet
331Kb / 8P
   Synchronous MOSFET for high frequency buck converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com