công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA1011 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

tên linh kiện 2SA1011
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP Power Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

2SA1011 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  2SA1011 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SA1011 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SA1011 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SA1011 Datasheet HTML 4Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
JMnic
Product Specification
3
Silicon PNP Power Transistors
2SA1011
PACKAGE OUTLINE
Fig.2 Outline dimensions(unindicated tolerance:±0.10 mm)


Số phần tương tự - 2SA1011

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
2SA1011 MOSPEC-2SA1011 Datasheet
109Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(1.5A,160V,25W)
logo
Wing Shing Computer Com...
2SA1011 WINGS-2SA1011 Datasheet
69Kb / 1P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR(LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER)
logo
Sanyo Semicon Device
2SA1011 SANYO-2SA1011 Datasheet
90Kb / 3P
   High-Voltage Switching, AF Power Amp, 100W Output Predriver Applications
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1011 ISC-2SA1011 Datasheet
142Kb / 4P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SA1011 SAVANTIC-2SA1011 Datasheet
149Kb / 4P
   Silicon PNP Power Transistors
More results

Mô tả tương tự - 2SA1011

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N3789 BOCA-2N3789 Datasheet
124Kb / 3P
   SILICON PNP POWER TRANSISTORS
logo
Microsemi Corporation
2N3720 MICROSEMI-2N3720 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6303 MICROSEMI-2N6303 Datasheet
56Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
ON Semiconductor
MJE5730 ONSEMI-MJE5730 Datasheet
139Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS PNP SILICON
REV 1
logo
Power Innovations Ltd
BD246 POINN-BD246 Datasheet
91Kb / 6P
   PNP SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2N4898 JMNIC-2N4898 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N4901 JMNIC-2N4901 Datasheet
49Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6491 JMNIC-2N6491 Datasheet
103Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1050 JMNIC-2SA1050 Datasheet
151Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1072 JMNIC-2SA1072 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1073 JMNIC-2SA1073 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com