công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST110005 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện ST110005
Giải thích chi tiết về linh kiện  All Dimension In MM
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

ST110005 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  ST110005 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
100SP3T1B1VS2QEH
10/24/2012
ST110005
A
EBP
1
1
P.C. MOUNTING
A
20842
RELEASED FOR PRODUCTION
10/24/12
EBP
POS. 1
POS. 2
POS. 3
SWITCH FUNCTION
OFF
ON
ON
2-3
OPEN
2-1
2
1
3
CIRCUIT: SPDT
2.92
[.115 in]
n
4.70
[.185 in]
1.27
[.050 in] TYP.
E-SWITCH
MARKING
1
2
3
3
4.70
[.185 in] TYP.
.76
[.030 in]
11.68
[.460 in]
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
4. PLATING MATERIAL: SILVER
5. RATING: 5 AMPS W/RESITIVE LOAD @ 120VAC OR 28VDC
2 AMPS W/RESITIVE LOAD @ 250VAC
6. ELECTRIC LIFE: 40,000 MAKE-AND-BREAK CYCLES
AT FULL LOAD.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGA-OHM MIN.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @SEA LEVEL.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10. HARDWARE TO BE SHIPPED BULK
T100000 - HEXNUT - QTY 2
T100011 - LOCKWASHER - QTY 1
T100015 - LOCKRING - QTY 1
11.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
8.13
[.320 in]
15.75
[.620 in]
.51
[.020 in]
3.18
[.125 in]
1.22
[.048 in] TYP.
8.40
[.331 in]
10.41
[.410 in]
15.75
[.620 in]
4.70
[.185 in]
3.18
[.125 in]
n1.85
[.073 in]
1/4-40 UNS
THREADS
100SP3T1B1VS2QE
(T110005)
25~
POS. 1
POS. 2
POS. 3
1.02
[.040 in]
.71
[.028 in]
KEYWAY


Số phần tương tự - ST110005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
ST110000 E-SWITCH-ST110000 Datasheet
123Kb / 1P
   E-SWITCH 100SP1T6B11M2QEH
ST110000 E-SWITCH-ST110000 Datasheet
123Kb / 1P
   All Dimension In MM
ST110001 E-SWITCH-ST110001 Datasheet
190Kb / 1P
   E-SWITCH 100SP1T1B1M2QEH
ST110001 E-SWITCH-ST110001 Datasheet
190Kb / 1P
   All Dimension In MM
ST110002 E-SWITCH-ST110002 Datasheet
201Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - ST110005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
R010000 E-SWITCH-R010000 Datasheet
27Kb / 1P
   All Dimension In MM
R010005 E-SWITCH-R010005 Datasheet
56Kb / 1P
   All Dimension In MM
M301101 E-SWITCH-M301101 Datasheet
41Kb / 1P
   All Dimension In MM
M301123 E-SWITCH-M301123 Datasheet
67Kb / 1P
   All Dimension In MM
M301208 E-SWITCH-M301208 Datasheet
32Kb / 1P
   All Dimension In MM
G510576 E-SWITCH-G510576 Datasheet
288Kb / 1P
   All Dimension In MM
G510360 E-SWITCH-G510360 Datasheet
148Kb / 1P
   All Dimension In MM
G510365 E-SWITCH-G510365 Datasheet
137Kb / 1P
   All Dimension In MM
G510450 E-SWITCH-G510450 Datasheet
41Kb / 1P
   All Dimension In MM
G510541 E-SWITCH-G510541 Datasheet
41Kb / 1P
   All Dimension In MM
G510561 E-SWITCH-G510561 Datasheet
38Kb / 1P
   All Dimension In MM
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com