công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST103022 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện ST103022
Giải thích chi tiết về linh kiện  All Dimension In MM
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

ST103022 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  ST103022 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ISOMETRIC
ISOMETRIC
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
100AWSP3T1B1M2REH
2:1
1/21/2008
ST103022
A
BLR
1
1
PCB LAYOUT
Without Locking
Ring
With Standard
Locking Ring
PANEL
MOUNTING
2.92
[.115 in]
n
10.55
[.415 in]
5.30
[.209 in]
10.40
[.409 in]
6.60
[.260 in]
12.70
[.500 in]
1.27
[.050 in]
4.70
[.185 in]
.76
[.030 in]
A
17929
RELEASE FOR PRODUCTION
1/21/08
BLR
POS. 1
POS. 2
POS. 3
SWITCH FUNCTION
OFF
ON
ON
2-3
OPEN
2-1
2
13
4.70
[.185 in]
n1.85
[.073 in]
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
4. PLATING MATERIAL: GOLD
5. RATING: 0.4 VA MAX. @ 20V (AC or DC)
6. MECHANICAL LIFE: 30,000 MAKE-AND-BREAK
CYCLES AT FULL LOAD.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGA-OHM MIN.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @SEA LEVEL.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
11. HARDWARE TO BE SHIPPED BULK
T100000 - HEXNUT - QTY 2
T100011- LOCKWASHER - QTY 1
T100015 - LOCKRING - QTY 1
12. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
1
23
3
CIRCUIT: SPDT
8.80
[.346 in]
KEYWAY
25
~
POS. 1
POS. 2
POS. 3
1/4-40 UNS-2A
THREADS
EPOXY SEAL
E-LOGO ON
OPPOSITE SIDE
n2.38
[.094 in]
n6.35
[.250 in]
6.10
[.240 in]
.55
[.022 in]
.85
[.033 in]
n 6.35
[.250 in]


Số phần tương tự - ST103022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
ST103020 E-SWITCH-ST103020 Datasheet
124Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST103023 E-SWITCH-ST103023 Datasheet
153Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST103024 E-SWITCH-ST103024 Datasheet
191Kb / 1P
   All Dimension In MM
ST103025 E-SWITCH-ST103025 Datasheet
193Kb / 1P
   All Dimension In MM
ST103026 E-SWITCH-ST103026 Datasheet
188Kb / 1P
   All Dimension In MM
More results

Mô tả tương tự - ST103022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
R010000 E-SWITCH-R010000 Datasheet
27Kb / 1P
   All Dimension In MM
R010005 E-SWITCH-R010005 Datasheet
56Kb / 1P
   All Dimension In MM
M301101 E-SWITCH-M301101 Datasheet
41Kb / 1P
   All Dimension In MM
M301123 E-SWITCH-M301123 Datasheet
67Kb / 1P
   All Dimension In MM
M301208 E-SWITCH-M301208 Datasheet
32Kb / 1P
   All Dimension In MM
G510576 E-SWITCH-G510576 Datasheet
288Kb / 1P
   All Dimension In MM
G510360 E-SWITCH-G510360 Datasheet
148Kb / 1P
   All Dimension In MM
G510365 E-SWITCH-G510365 Datasheet
137Kb / 1P
   All Dimension In MM
G510450 E-SWITCH-G510450 Datasheet
41Kb / 1P
   All Dimension In MM
G510541 E-SWITCH-G510541 Datasheet
41Kb / 1P
   All Dimension In MM
G510561 E-SWITCH-G510561 Datasheet
38Kb / 1P
   All Dimension In MM
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com