công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4004G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

tên linh kiện 1N4004G
Giải thích chi tiết về linh kiện  GLASS PASSIVATED RECTIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMC [Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.smc-diodes.com/
Logo SMC - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

1N4004G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

  1N4004G Datasheet HTML 1Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd 1N4004G Datasheet HTML 2Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd 1N4004G Datasheet HTML 3Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd 1N4004G Datasheet HTML 4Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SANGDEST
MICROELECTRONICS
Technical Data
Green Products
Data Sheet N0544, Rev. -
• Weiqi Street, Airport Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China 211113
(86) 25-87123907
• FAX (86) 25-87123900 • World Wide Web Site - http://www.sangdest.com.cn • E-Mail Address - sales@ sangdest.com.cn •
1N4001G-1N4007G
1.0A GLASS PASSIVATED RECTIFIER


Số phần tương tự - 1N4004G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotech Company.
1N4004G DIOTECH-1N4004G Datasheet
826Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
NXP Semiconductors
1N4004G PHILIPS-1N4004G Datasheet
40Kb / 5P
   Rectifiers(Rugged glass package, using a high temperature alloyed construction)
1996 May 24
logo
Microdiode Electronics ...
1N4004G CHENDA-1N4004G Datasheet
667Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED GENERAL PURPOSE RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
1N4004G LRC-1N4004G Datasheet
51Kb / 2P
   1A GENERAL PURPOSE GPP DIODES
logo
DIOTEC Electronics Corp...
1N4004G DEC-1N4004G Datasheet
826Kb / 2P
   Glass Passivated Die Construction
More results

Mô tả tương tự - 1N4004G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
1N4001G ETC-1N4001G Datasheet
143Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
1N4001G ETC2-1N4001G Datasheet
155Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
1N5391G ETC2-1N5391G Datasheet
154Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
HER301G SAMYANG-HER301G Datasheet
433Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
RL151G-157G WINNERJOIN-RL151G-157G Datasheet
96Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
8AF05 MIC-8AF05 Datasheet
64Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Digitron Semiconductors
1N5624 DIGITRON-1N5624 Datasheet
128Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
GPP30 CHENG-YI-GPP30 Datasheet
110Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
UF4001G BILIN-UF4001G Datasheet
82Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
1G1-1G7 ETC2-1G1-1G7 Datasheet
112Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
16AF05C MIC-16AF05C Datasheet
54Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com