công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH18 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện MCH18
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-layer ceramic chip capacitors
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCH18 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  MCH18 Datasheet HTML 1Page - Rohm MCH18 Datasheet HTML 2Page - Rohm MCH18 Datasheet HTML 3Page - Rohm MCH18 Datasheet HTML 4Page - Rohm MCH18 Datasheet HTML 5Page - Rohm MCH18 Datasheet HTML 6Page - Rohm MCH18 Datasheet HTML 7Page - Rohm MCH18 Datasheet HTML 8Page - Rohm MCH18 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
MCH18
Ceramic capacitors
Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH18 (1608 (0603) size, chip capacitor)
!
!
!
!
Features
1) Small size (1.6 x 0.8 x 0.8 mm) makes it perfect
for lightweight portable devices.
2) Comes packed either in tape to enable automatic
mounting or in bulk cases.
3) Precise uniformity of shape and dimentions highly efficient
automatic mounting.
4) Barrier layer and end terminations to improve
solderability.
!
!
!
!
Structure
Internal electrode
External electrode
Ι (thick membrane layer)
External electrode
ΙΙ (barrier layer)
External electrode
ΙΙΙ (coating layer)
Ceramic element
!
!
!
!
External dimensions (Units : mm)
1.6
±0.1
0.4Min.
0.15Min.
0.8
±0.1
!
!
!
!
Product designation
MC H
1
8
1
0
4
Z
K
2F N
Part No.
Packaging style
Ree l(
φ180,φ330mm) : compatible with EIAJ ET-7200A
Bulk case :compatible with EIAJ ET-7201A
Rated voltage
Code
Code
Code
Code
Code
tolerance
C
±0.25pF (0.5 ~ 5pF)
D
±0.5pF (5.1 ~ 10pF)
J
±5% (11pF or more)
K
±10%
Z
+80%, −20%
Operating temperature (ºC) Temp. coefficient or percent change
Nominal
capacitance
Capacitance tolerance
A
CN
FN
Capacitance-temperature characteristics
Voltage
2
25V
3
16V
5
50V
Product thickness
Packaging specifications
Reel
Basic ordering (pcs.)
K
0.8mm
Paper tape (width 8 mm, pitch 4 mm)
Paper tape (width 8 mm, pitch 4 mm)
φ180mm (7in.)
4,000
16,000
15,000
L
0.8mm
φ330mm (13in.)
C
0.8mm
Bulk case
3-digit designation
according to IEC
CG(C0G)
−55~+125
−25~+85
(
−55~+125)
±30ppm/°C
R
B
(X7R)
−55~+125
±15%
±10%
(
±15%)
F
(Y5V)
−25~+85
(
−30~+85)
+30%,−80%
(
+22%,−82%)
∗The design and specifications are subject to change without prior notice. Before ordering or using, please check the latest technical specification.


Số phần tương tự - MCH18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
132Kb / 6P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
846Kb / 6P
   1608(0603)Size chip capacitors
MCH182A103CC ROHM-MCH182A103CC Datasheet
846Kb / 6P
   1608(0603)Size chip capacitors
MCH182A103CK ROHM-MCH182A103CK Datasheet
846Kb / 6P
   1608(0603)Size chip capacitors
MCH182A103CL ROHM-MCH182A103CL Datasheet
846Kb / 6P
   1608(0603)Size chip capacitors
More results

Mô tả tương tự - MCH18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
132Kb / 6P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH02 ROHM-MCH02 Datasheet
78Kb / 7P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH43 ROHM-MCH43 Datasheet
156Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A151JK ROHM-MCH155A151JK Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH55 ROHM-MCH55 Datasheet
185Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH03 ROHM-MCH03 Datasheet
215Kb / 13P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH31 ROHM-MCH31 Datasheet
229Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A ROHM-MCH155A Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
logo
SAMWHA ELECTRIC
CS0603C0G104B6R3NRA SAMWHA-CS0603C0G104B6R3NRA Datasheet
774Kb / 14P
   Multi Layer Ceramic Capacitors
logo
Central Technologies
CTLL1608FH CT-CTLL1608FH Datasheet
482Kb / 1P
   Multi-layer Chip Inductors - Ceramic
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com