công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH185A221JK bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Rohm

tên linh kiện MCH185A221JK
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-layer ceramic chip capacitors
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCH185A221JK bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Rohm

Back Button MCH185A221JK Datasheet HTML 2Page - Rohm MCH185A221JK Datasheet HTML 3Page - Rohm MCH185A221JK Datasheet HTML 4Page - Rohm MCH185A221JK Datasheet HTML 5Page - Rohm MCH185A221JK Datasheet HTML 6Page - Rohm MCH185A221JK Datasheet HTML 7Page - Rohm MCH185A221JK Datasheet HTML 8Page - Rohm MCH185A221JK Datasheet HTML 9Page - Rohm MCH185A221JK Datasheet HTML 10Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
MCH18
Ceramic capacitors
"
High-temperature load test
3.0
2.0
1.0
0.0
−1.0
−2.0
−3.0
0
240
480
1000
720
JIS C 5102 9. 10
SAMPLE SIZE : n = 50pcs
OVERLOAD : 200% RATED VOLTAGE
+125°C 1,000h
TIME (h)
Fig.16 Rate of capacitance change
A (C0G) Characteristics (100pF)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
JIS C 5102 9. 10
SAMPLE SIZE : n = 50pcs
OVERLOAD : 200% RATED VOLTAGE
+125°C 1,000h
TIME (h)
Fig.17 tan
δ
0
240
480
1000
720
TIME (h)
Fig.18 Insulation resistance
0
240
480
1000
720
1
×1010
1
×1011
1
×1012
JIS C 5102 9. 10
SAMPLE SIZE : n = 50pcs
OVERLOAD : 200% RATED VOLTAGE
+125°C 1,000h
15.0
10.0
5.0
0
−5.0
−10.0
−15.0
JIS C 5102 9. 10
SAMPLE SIZE : n = 50pcs
OVERLOAD : 200% RATED VOLTAGE
+125°C 1,000h
TIME (h)
Fig.19 Rate of capacitance change
CN (X7R)Characteristics(1,000pF)
0
240
480
1000
720
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
JIS C 5102 9. 10
SAMPLE SIZE : n = 50pcs
OVERLOAD : 200% RATED VOLTAGE
+125°C 1,000h
TIME (h)
Fig.20 tan
δ
0
240
480
1000
720
1
×1010
1
×1011
1
×1012
JIS C 5102 9. 10
SAMPLE SIZE : n = 50pcs
OVERLOAD : 200% RATED VOLTAGE
+125°C 1,000h
TIME (h)
Fig.21 Insulation resistance
0
240
480
1000
720
30.0
20.0
10.0
0.0
−10.0
−20.0
−30.0
JIS C 5102 9. 10
SAMPLE SIZE : n = 50pcs
OVERLOAD : 200% RATED VOLTAGE
+85°C 1,000h
TIME (h)
Fig.22 Rate of capacitance change
FN (Y5V) Characteristics (10,000pF)
0
240
480
1000
720
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
JIS C 5102 9. 10
SAMPLE SIZE : n = 50pcs
OVERLOAD : 200% RATED VOLTAGE
+85°C 1,000h
TIME (h)
Fig.23 tan
δ
0
240
480
1000
720
1
×1010
1
×1011
1
×1012
JIS C 5102 9. 10
SAMPLE SIZE : n = 50pcs
OVERLOAD : 200% RATED VOLTAGE
+85°C 1,000h
TIME (h)
Fig.24 Insulation resistance
0
240
480
1000
720
∗The design and specifications are subject to change without prior notice. Before ordering or using, please check the latest technical specification.


Số phần tương tự - MCH185A221JK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCH185A103CC ROHM-MCH185A103CC Datasheet
846Kb / 6P
   1608(0603)Size chip capacitors
MCH185A103CK ROHM-MCH185A103CK Datasheet
846Kb / 6P
   1608(0603)Size chip capacitors
MCH185A103CL ROHM-MCH185A103CL Datasheet
846Kb / 6P
   1608(0603)Size chip capacitors
MCH185A103DC ROHM-MCH185A103DC Datasheet
846Kb / 6P
   1608(0603)Size chip capacitors
MCH185A103DK ROHM-MCH185A103DK Datasheet
846Kb / 6P
   1608(0603)Size chip capacitors
More results

Mô tả tương tự - MCH185A221JK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
132Kb / 6P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH02 ROHM-MCH02 Datasheet
78Kb / 7P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH43 ROHM-MCH43 Datasheet
156Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A151JK ROHM-MCH155A151JK Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH55 ROHM-MCH55 Datasheet
185Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH03 ROHM-MCH03 Datasheet
215Kb / 13P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH31 ROHM-MCH31 Datasheet
229Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A ROHM-MCH155A Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
logo
SAMWHA ELECTRIC
CS0603C0G104B6R3NRA SAMWHA-CS0603C0G104B6R3NRA Datasheet
774Kb / 14P
   Multi Layer Ceramic Capacitors
logo
Central Technologies
CTLL1608FH CT-CTLL1608FH Datasheet
482Kb / 1P
   Multi-layer Chip Inductors - Ceramic
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com