công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NEZ5964-15D bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NEC

tên linh kiện NEZ5964-15D
Giải thích chi tiết về linh kiện  15 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NEZ5964-15D bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NEC

Back Button NEZ5964-15D Datasheet HTML 4Page - NEC NEZ5964-15D Datasheet HTML 5Page - NEC NEZ5964-15D Datasheet HTML 6Page - NEC NEZ5964-15D Datasheet HTML 7Page - NEC NEZ5964-15D Datasheet HTML 8Page - NEC NEZ5964-15D Datasheet HTML 9Page - NEC NEZ5964-15D Datasheet HTML 10Page - NEC NEZ5964-15D Datasheet HTML 11Page - NEC NEZ5964-15D Datasheet HTML 12Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
15 W C-BAND Po GaAs FET NEZ SERIES
10
NEZ7785-15D
VDS = 10 V, IDS = 4 000 mA, VGS = –1.472 V, IG = 0.0 mA, RG = 50
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
GHz
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
4.000
0.967
44.0
0.750
177.7
0.023
–125.5
0.438
3.8
4.500
0.956
19.9
0.963
125.3
0.024
174.9
0.136
–55.0
5.000
0.931
–9.3
1.167
69.9
0.023
109.5
0.217
120.5
5.500
0.878
–47.9
1.403
13.1
0.022
34.4
0.459
74.8
6.000
0.770
–99.3
1.707
–46.6
0.033
–50.7
0.574
34.2
6.200
0.706
–124.6
1.827
–71.9
0.037
–82.7
0.594
15.7
6.400
0.636
–152.7
1.932
–96.6
0.043
–111.8
0.596
–1.2
6.500
0.615
–168.0
1.983
–109.4
0.047
–129.6
0.952
–10.8
6.600
0.595
176.2
2.028
–122.2
0.050
–143.9
0.585
–19.2
6.800
0.570
144.7
2.112
–147.9
0.050
–166.2
0.559
–37.4
7.000
0.566
115.2
2.231
–173.6
0.056
166.7
0.551
–56.4
7.200
0.570
89.5
2.284
162.0
0.063
147.5
0.529
–77.5
7.400
0.545
64.6
2.322
135.7
0.069
120.8
0.494
–100.4
7.500
0.524
52.5
2.384
122.8
0.072
112.5
0.482
–113.0
7.600
0.512
40.9
2.398
109.7
0.073
95.4
0.459
–127.0
7.700
0.482
28.1
2.454
96.9
0.079
86.3
0.451
–140.7
7.800
0.456
16.3
2.474
83.2
0.079
71.9
0.427
–156.2
7.900
0.424
2.7
2.515
70.0
0.082
59.0
0.410
–171.6
8.000
0.389
–9.7
2.539
56.1
0.083
44.6
0.397
171.9
8.100
0.354
–27.6
2.573
42.4
0.086
33.3
0.385
154.9
8.200
0.320
–42.2
2.571
28.3
0.089
18.9
0.373
137.8
8.300
0.278
–63.1
2.568
13.4
0.086
5.6
0.368
120.0
8.400
0.250
–84.3
2.579
–0.3
0.086
–7.9
0.364
103.7
8.500
0.248
–111.0
2.571
–14.6
0.086
–20.7
0.364
88.4
8.600
0.239
–135.3
2.551
–29.6
0.087
–34.2
0.370
72.1
8.700
0.259
–162.1
2.492
–43.5
0.089
–50.7
0.365
58.2
8.800
0.289
175.8
2.467
–58.3
0.086
–62.5
0.365
43.6
8.900
0.325
156.2
2.393
–72.3
0.082
–75.7
0.355
32.1
9.000
0.369
136.3
2.313
–87.2
0.087
–92.2
0.329
18.2
9.200
0.455
106.0
2.157
–115.8
0.082
–120.0
0.264
–7.8
9.400
0.549
80.8
2.005
–142.4
0.078
–141.9
0.180
–37.0
9.500
0.587
70.4
1.962
–155.4
0.079
–155.5
0.143
–60.7
9.600
0.633
58.6
1.920
–169.5
0.079
–169.0
0.111
–98.3
9.800
0.714
37.2
1.763
161.5
0.076
162.2
0.151
–176.7
10.000
0.773
15.2
1.599
133.2
0.072
135.6
0.266
142.2


Số phần tương tự - NEZ5964-15D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
NEZ5964-15B NEC-NEZ5964-15B Datasheet
240Kb / 6P
   C-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ5964-15BD NEC-NEZ5964-15BD Datasheet
240Kb / 6P
   C-BAND POWER GAAS MESFET
More results

Mô tả tương tự - NEZ5964-15D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
NE85002 NEC-NE85002 Datasheet
48Kb / 8P
   2 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NE85001 NEC-NE85001 Datasheet
41Kb / 6P
   1 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NES2527B-30 NEC-NES2527B-30 Datasheet
37Kb / 4P
   30 W S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NEZ3642-4D NEC-NEZ3642-4D Datasheet
108Kb / 18P
   4W/8W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
logo
Renesas Technology Corp
NES2427P-140 RENESAS-NES2427P-140 Datasheet
187Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET 140 W S-BAND PUSH-PULL POWER GaAs MES FET
2001
NES2427P-45 RENESAS-NES2427P-45 Datasheet
182Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET 45 W S-BAND PUSH-PULL POWER GaAs MES FET
2000
logo
NEC
NE6500496 NEC-NE6500496 Datasheet
37Kb / 6P
   4 W L, S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NE6501077 NEC-NE6501077 Datasheet
37Kb / 6P
   10 W L, S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NES1821B-30 NEC-NES1821B-30 Datasheet
46Kb / 8P
   30W L-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
logo
Renesas Technology Corp
NES1720P-140 RENESAS-NES1720P-140 Datasheet
182Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET
2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com