công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F-55X bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TRIAD MAGNETICS

tên linh kiện F-55X
Giải thích chi tiết về linh kiện  ChassisMount SingleSecondary
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIAD [TRIAD MAGNETICS]
Trang chủ  http://www.triadmagnetics.com
Logo TRIAD - TRIAD MAGNETICS

F-55X bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TRIAD MAGNETICS

  F-55X Datasheet HTML 1Page - TRIAD MAGNETICS F-55X Datasheet HTML 2Page - TRIAD MAGNETICS F-55X Datasheet HTML 3Page - TRIAD MAGNETICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
www.TriadMagnetics.com
| 22520 B Temescal Canyon Road, Corona, CA 92883 | Phone 951-277-0757 | FAX 951-277-2757
Power Transformers
Chassis Moun t:
Single S e c ondar y
Mounting
Type
Secondary
Primary
RMS Test
Case
Dimensions
Dimensions
Wt.
No.
Volts
Amps
Voltage
Voltage (Sec.)
Type
Connections
HW
D
MW
MD
Lbs.
F-1X#
2.5 CT
3.0
115
1,500
X
Leads
15/8
213/16
15/8
23/8
0.68
F-301X
2.5 CT
3.0
115/230
1,500
X
Leads
15/8
213/16
15/8
23/8
0.68
A
F-6X#
2.5 CT
6.0
115
2,500
X
Leads
115/16
35/16
13/4
215/16
1.00
F-3X#
2.5 CT
10.0
115
3,000
X
Leads
29/32
33/4
21/8
31/8
1.70
F-7X
5.0 CT
3.0
115
1,500
X
Leads
115/16
35/16
2213/16
1.30
B
F-8X
5.0 CT
6.0
115
1,500
X
Leads
29/32
33/4
21/8
31/8
1.70
F-12X
5.0 CT
8.0
115
2,500
X
Leads
219/32
421/4
39/16
2.50
F-13X
6.3
0.6
115
1,500
X
Leads
13/8
23/8
13/8
2
0.37
F-313X
6.3
0.6
115/230
1,500
X
Leads
13/8
23/8
13/8
2
0.37
F-14X#
6.3 CT
1.2
115
2,500
X
Leads
15/8
213/16
15/8
23/8
0.70
F-314X
6.3 CT
1.2
115/230
2,500
X
Leads
15/8
213/16
15/8
23/8
0.70
F-16X
6.3 CT
3.0
115
2,500
X
Leads
115/16
35/16
2213/16
1.30
C
F-316X
6.3 CT
3.0
115/230
2,500
X
Leads
115/16
35/16
2213/16
1.30
F-43X#
6.3
4.0
115
1,500
X
Leads
115/16
35/16
2213/16
1.25
F-18X
6.3 CT
6.0
115
1,500
X
Leads
219/32
421/4
39/16
2.30
F-318X
6.3 CT
6.0
115/230
1,500
X
Leads
2 9/32
421/4
39/16
2.30
F-69X
6.3 CT
8.0
115
1,500
X
Leads
29/32
421/4
39/16
2.30
F-21A
6.3 CT
10.0
115
1,500
A
1-Leads
319/32
231/32
31/8
21/4
23.80
F-22A
6.3 CT
20.0
115
2,000
A
2-Leads
37/8
39/32
41/8
21/2
37.00
D
F-28U†
7.5 CT
25.0
115
3,000
U
Leads & Lugs
4
5/8
3
13/16
3
5/8
33
1/16
7.50
or 6.3 CT
F-180X
10.0 CT
1.0
115
1,500
X
Leads
115/16
35/16
13/4
213/16
0.90
E
F-31X
10.0 CT
3.0
115
2,000
X
Leads
25/32
33/4
21/8
31/8
1.70
:: Single S e c ondar y
# 60 Hz
†Tapped primary to produce lower voltages
CT = Center Tap
Mounting hole sizes: X = 3/16" U = 13/64 x 3/8" A = 3/8 x 3/16"
:: Description
Triad offers a full choice of power supply transformers for direct use
or in transformer, rectifier, or filter circuits. Other available secondary
voltages include control, filament and low level signaling in standard
values. The transformers are single primary with single and multiple
secondaries in standard size and weight configurations.
:: Specifica tions
Primary: 115/230 V, 50/60 Hz
C ase T y pe X
C ase T y pe A
C ase T y pe U


Số phần tương tự - F-55X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TRIAD MAGNETICS
F-55X TRIAD-F-55X Datasheet
241Kb / 3P
   Power Transformers
F-55X TRIAD-F-55X_13 Datasheet
116Kb / 1P
   Chassis Mount: Single Secondary
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com