công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P001101 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện P001101
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

P001101 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  P001101 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
TL1100FF160Q
3:1
1/12/2011
P001101
E
BGL
1
1
PCB MOUNTING
1
3
4
2
1
2
2
4
1
3
2
4
12.00
[.472 in]
12.00
[.472 in]
3.90
[.154 in]
1.00
[.039 in]
12.50 `.20
.492 `.008 in
[
]
14.00 `.20
.551 `.008 in
[
]
.30
[.012 in]
3.50
[.138 in]
5.00 `.20
.197 `.008 in
[
]
1.00
[.039 in]
.50
[.020 in]
2
4
3
CIRCUIT: SPST
1
12.50
[.492 in]
1.30
n
- .00
.10
+
.051 - .000
.004
+
in
[
]
5.00
[.197 in]
NOTES:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=`0.4
X.XX=`0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF. ONLY
4. CONTACT RATING: 50mA @ 12VDC
5. TRAVEL: 0.30`0.15mm
6. OPERATING FORCE: 160`50mm
7. CONTACT RESISTANCE: 100mW MAX.
8. ELECRTICAL LIFE: 100,000 CYCLES
9.
DENOTES CRITICAL PARAMETER
10. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
11. CONTACT MATERIAL: SILVER
12. PACKAGE: 450 PIECES PER POLYBAG
D
19578
CHANGED DIMS was 3.9, 14.1, 6.0
1/12/11
BGL
12.00 `.10
.472 `.004 in
[
]
D
D
D
4.00
[.157 in]
5.90
[.232 in]
1.20
[.047 in]
E
20797
CHANGE ACTUATOR TAB ORIENTATION
10/01/12
EBP
E


Số phần tương tự - P001101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
P001100 E-SWITCH-P001100 Datasheet
22Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
P001102 E-SWITCH-P001102 Datasheet
40Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
P001103 E-SWITCH-P001103 Datasheet
23Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
P001104 E-SWITCH-P001104 Datasheet
20Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
P001107 E-SWITCH-P001107 Datasheet
24Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - P001101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
T700203 E-SWITCH-T700203 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T700400 E-SWITCH-T700400 Datasheet
31Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401000 E-SWITCH-B401000 Datasheet
154Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401009 E-SWITCH-B401009 Datasheet
203Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B410001 E-SWITCH-B410001 Datasheet
197Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M300001 E-SWITCH-M300001 Datasheet
34Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M302431 E-SWITCH-M302431 Datasheet
176Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304204 E-SWITCH-M304204 Datasheet
33Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304211 E-SWITCH-M304211 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304212 E-SWITCH-M304212 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M305213 E-SWITCH-M305213 Datasheet
141Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com