công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD48K57G-TL bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện BD48K57G-TL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard CMOS Standard CMOS
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD48K57G-TL bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  BD48K57G-TL Datasheet HTML 1Page - Rohm BD48K57G-TL Datasheet HTML 2Page - Rohm BD48K57G-TL Datasheet HTML 3Page - Rohm BD48K57G-TL Datasheet HTML 4Page - Rohm BD48K57G-TL Datasheet HTML 5Page - Rohm BD48K57G-TL Datasheet HTML 6Page - Rohm BD48K57G-TL Datasheet HTML 7Page - Rohm BD48K57G-TL Datasheet HTML 8Page - Rohm BD48K57G-TL Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
Datasheet
3/15
BD48xxx series
BD49xxx series
TSZ02201-0R7R0G300030-1-2
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
22.May.2013.Rev.008
www.rohm.com
TSZ22111
15
001
(Unit : mm)
SSOP5
2.9
±0.2
0.13
+6°
−4°
+0.05
−0.03
0.42
+0.05
−0.04
0.95
5
4
1
2
3
0.1
Direction of feed
Reel
Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.
<Tape and Reel information>
Embossed carrier tape
Tape
Quantity
Direction
of feed
The direction is the 1pin of product is at the upper right when you hold
reel on the left hand and you pull out the tape on the right hand
3000pcs
TR
(
)
1pin
(Unit : mm)
VSOF5
4
3
1.0
±0.05
1
0.22
±0.05
0.5
5
1.6
±0.05
0.13
±0.05
2
SSOP3
2.92
±
0.1
3
4
°±
4
°
0.15
±
0.05
1
2
0.95
1.9
±
0.1
0.4
±
0.1
L
X X


Số phần tương tự - BD48K57G-TL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD48K57G-TL ROHM-BD48K57G-TL Datasheet
509Kb / 19P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48K57G-TL ROHM-BD48K57G-TL Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48K57G-TL ROHM-BD48K57G-TL Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48K57G-TL ROHM-BD48K57G-TL Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48K57G-TL ROHM-BD48K57G-TL Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
More results

Mô tả tương tự - BD48K57G-TL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Aplus Intergrated Circu...
AIVR8511 APLUS-AIVR8511 Datasheet
194Kb / 7P
   Standard CMOS process
AP8921A APLUS-AP8921A Datasheet
210Kb / 17P
   Standard CMOS process
AP89021 APLUS-AP89021 Datasheet
211Kb / 18P
   Standard CMOS process
AP8942A APLUS-AP8942A Datasheet
274Kb / 18P
   Standard CMOS process
AP89042 APLUS-AP89042 Datasheet
248Kb / 19P
   Standard CMOS process
AP89341 APLUS-AP89341 Datasheet
308Kb / 24P
   Standard CMOS process
AIVR1004 APLUS-AIVR1004_10 Datasheet
201Kb / 8P
   Standard CMOS process.
logo
Fujitsu Component Limit...
CS81 FUJITSU-CS81 Datasheet
75Kb / 12P
   Semicustom CMOS Standard cell
CS201 FUJITSU-CS201 Datasheet
70Kb / 9P
   Semicustom CMOS Standard Cell
CS200 FUJITSU-CS200_08 Datasheet
983Kb / 2P
   65nm CMOS Standard Cell
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com