công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

U100010 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện U100010
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

U100010 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  U100010 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
RDMBC16R2T
3:1
12/16/2011
U100010
B
BGL
1
1
P.C. LAYOUT
8
C
2
1
C
4
14
13
8
7
8
6
4
7
6
5
10
9
11
12
F
D
E
C
B
A
9
15
2
3
4
5
0
1
COMPLEMENT CODE
3
0
8
1
1
2
2 4
C
1
C
4
4
2
2.54
[.100 in]
2.54
[.100 in]
7.40
[.291 in]
3.50
[.138 in]
2.70
[.106 in]
2.54
[.100 in]
7.40
[.291 in]
5.80
[.228 in]
n.80
[.031 in]
2.54
[.100 in]
2.54
[.100 in]
2.54
[.100 in]
NOTES:
1. ALL DIMESNIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=`0.4
X.XX=`0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REFERENCE ONLY
4. OPERATING FORCE: 120gf-cm `30gf-cm
5. CONTACT RATING: 100mA, 42V DC (SWITCHING)
400mA 42V DC (NON-SWITCHING)
6. CONTACT RESISTANCE: 80mW
W
W
W MAX.
7. INSULATION RESISTANCE: 100MW
W
W
W MIN @ 250VDC
8. DIELECTRIC STRENGTH: 250VAC 1 MIN.
9. LIFE: 25,000 STEPS
10. OPERATING TEMPERATURE: -60~C TO 125~C
11. PACKAGING:65 PCS TUBE
12. IP RATING: IP67
13.
DENOTES CRITICAL PARAMETER
14. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
2.70
[.106 in]
.48
[.019 in]
.25
[.010 in]
A
20343
NEW RELEASE
12/16/11
BGL
4.50
[.177 in]
n3.20
[.126 in]
B
21416
4.50 WAS 3.50, ADD SLOT DIMS
3/28/14
EBP
1.05
[.041 in]
B
B
.70
[.028 in]
B


Số phần tương tự - U100010

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
U100011 E-SWITCH-U100011 Datasheet
101Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
U100012 E-SWITCH-U100012 Datasheet
106Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
U100013 E-SWITCH-U100013 Datasheet
116Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
U100014 E-SWITCH-U100014 Datasheet
124Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
U100015 E-SWITCH-U100015 Datasheet
177Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - U100010

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
T700203 E-SWITCH-T700203 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T700400 E-SWITCH-T700400 Datasheet
31Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401000 E-SWITCH-B401000 Datasheet
154Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401009 E-SWITCH-B401009 Datasheet
203Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B410001 E-SWITCH-B410001 Datasheet
197Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M300001 E-SWITCH-M300001 Datasheet
34Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M302431 E-SWITCH-M302431 Datasheet
176Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304204 E-SWITCH-M304204 Datasheet
33Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304211 E-SWITCH-M304211 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304212 E-SWITCH-M304212 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M305213 E-SWITCH-M305213 Datasheet
141Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com