công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74173 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Hitachi Semiconductor

tên linh kiện 74173
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-bit D-type Register (with 3-state Outputs)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

74173 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Hitachi Semiconductor

  74173 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 74173 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 74173 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 74173 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 74173 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 74173 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 74173 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 74173 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 74173 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
HD74HC173
4
DC Characteristics
Ta = 25
°C
Ta = –40 to
+85
°C
Item
Symbol
V
CC (V)
Min Typ Max Min
Max
Unit
Test Conditions
Input voltage
V
IH
2.0
1.5
1.5
V
4.5
3.15 —
3.15
6.0
4.2
4.2
V
IL
2.0
0.5
0.5
V
4.5
1.35 —
1.35
6.0
1.8
1.8
Output voltage
V
OH
2.0
1.9
2.0
1.9
V
Vin = V
IH or VIL
I
OH = –20 µA
4.5
4.4
4.5
4.4
6.0
5.9
6.0
5.9
4.5
4.18 —
4.13
I
OH = –6 mA
6.0
5.68 —
5.63
I
OH = –7.8 mA
V
OL
2.0
0.0
0.1
0.1
V
Vin = V
IH or VIL
I
OL = 20 µA
4.5
0.0
0.1
0.1
6.0
0.0
0.1
0.1
4.5
0.26 —
0.33
I
OL = 6 mA
6.0
0.26 —
0.33
I
OL = 7.8 mA
Off-state output
current
I
OZ
6.0
±0.5 —
±5.0 µA
Vin = V
IH or VIL,
Vout = V
CC or GND
Input current
Iin
6.0
±0.1 —
±1.0 µA
Vin = V
CC or GND
Quiescent supply
current
I
CC
6.0
4.0
40
µA
Vin = V
CC or GND, Iout = 0 µA


Số phần tương tự - 74173

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74173 PHILIPS-74173 Datasheet
69Kb / 10P
   Quad D-type flip-flop; positive-edge trigger; 3-state
December 1990
More results

Mô tả tương tự - 74173

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
SN54LS173A MOTOROLA-SN54LS173A Datasheet
207Kb / 6P
   4-BIT D-TYPE REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC173 RENESAS-HD74HC173 Datasheet
113Kb / 8P
   4-bit D-type Register (with 3-state outputs)
logo
ON Semiconductor
MC14076B ONSEMI-MC14076B_05 Datasheet
94Kb / 8P
   4-Bit D-Type Register with Three-State Outputs
February, 2005 ??Rev. 5
MC14076B ONSEMI-MC14076B Datasheet
181Kb / 8P
   4-Bit D-Type Register with Three-State Outputs
March, 2000 ??Rev. 3
MC14076B ONSEMI-MC14076B_14 Datasheet
112Kb / 7P
   4-Bit D-Type Register with Three-State Outputs
August, 2014 ??Rev. 8
logo
Motorola, Inc
SN54LS395 MOTOROLA-SN54LS395 Datasheet
196Kb / 6P
   4-BIT SHIFT REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
NXP Semiconductors
HEF4076B PHILIPS-HEF4076B Datasheet
70Kb / 7P
   Quadruple D-type register with 3-state outputs
January 1995
logo
Texas Instruments
CY74FCT2574T TI1-CY74FCT2574T Datasheet
653Kb / 15P
[Old version datasheet]   8-BIT REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54173 TI-SN54173 Datasheet
562Kb / 19P
[Old version datasheet]   4-BIT D-TYPE REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54173 TI1-SN54173_15 Datasheet
497Kb / 20P
[Old version datasheet]   4-BIT D-TYPE REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com