công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC148 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Hitachi Semiconductor

tên linh kiện 74HC148
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-to-3-line Octal Priority Encoder
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

74HC148 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Hitachi Semiconductor

  74HC148 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 74HC148 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 74HC148 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 74HC148 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 74HC148 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 74HC148 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 74HC148 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 74HC148 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
HD74HC148
8-to-3-line Octal Priority Encoder
Description
The HD74HC148 encodes eight data lines to three-line (4-2-1) binary (octal). Cascading circuitry (enable
input EI and enable output EO) is provided to allow octal expansion without the need for external circuitry.
The data inputs and outputs are active at the low logic level.
Features
• High Speed Operation: t
pd (0 - 7 to A0 - A2) = 15 ns typ (CL = 50 pF)
• High Output Current: Fanout of 10 LSTTL Loads
• Wide Operating Voltage: V
CC = 2 to 6 V
• Low Input Current: 1 µA max
• Low Quiescent Supply Current: I
CC (static) = 4 µA max (Ta = 25°C)
Function Table
Inputs
Outputs
EI
012
345
67A
2
A
1
A
0
GS
EO
H
XXX
XXX
XXH
H
H
H
H
L
HHH
HHH
HHH
HHH
L
L
XXX
XXX
XL
LL
L
L
H
L
XXX
XXX
L
H
LL
H
L
H
L
XXX
XXLH
H
L
H
L
LH
L
X
X
X
X
L
H
HHL
HHL
H
L
X
X
X
LH
H
H
H
H
LLL
H
L
X
X
L
HHH
HHH
L
H
L
H
L
X
L
H
HHH
HHH
HL
L
H
L
L
HH
HHH
HHH
HHL
H
H :
High level
L
:
Low level
X :
Irrelevant


Số phần tương tự - 74HC148

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74HC148 STMICROELECTRONICS-74HC148 Datasheet
252Kb / 11P
   8 TO 3 LINE PRIORITY ENCODER
logo
Fairchild Semiconductor
74HC148 FAIRCHILD-74HC148 Datasheet
77Kb / 8P
   8-3 Line Priority Encoder
More results

Mô tả tương tự - 74HC148

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC148 RENESAS-HD74HC148 Datasheet
79Kb / 6P
   8-to-3-line Octal Priority Encoder
HD74LS148 RENESAS-HD74LS148 Datasheet
72Kb / 6P
   8-line-to-3-line Octal Priority Encoder
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC148AP TOSHIBA-TC74HC148AP_07 Datasheet
353Kb / 9P
   8-to-3 Line Priority Encoder
logo
Fairchild Semiconductor
74F148 FAIRCHILD-74F148 Datasheet
61Kb / 6P
   8-Line to 3-Line Priority Encoder
logo
STMicroelectronics
M54HC148 STMICROELECTRONICS-M54HC148 Datasheet
252Kb / 11P
   8 TO 3 LINE PRIORITY ENCODER
M74HC148 STMICROELECTRONICS-M74HC148 Datasheet
329Kb / 11P
   8 TO 3 LINE PRIORITY ENCODER
logo
List of Unclassifed Man...
GD74HCT148 ETC1-GD74HCT148 Datasheet
207Kb / 4P
   8-TO-3 LINE PRIORITY ENCODER
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC148 FAIRCHILD-MM74HC148 Datasheet
77Kb / 8P
   8-3 Line Priority Encoder
logo
National Semiconductor ...
MM74HCT148 NSC-MM74HCT148 Datasheet
215Kb / 5P
   8-3 Line Priority Encoder
MM54HC148 NSC-MM54HC148 Datasheet
127Kb / 6P
   8-3 Line Priority Encoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com