công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC01 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Hitachi Semiconductor

tên linh kiện 74HC01
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad. 2-input NAND Gates (with open drain outputs)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

74HC01 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Hitachi Semiconductor

  74HC01 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 74HC01 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 74HC01 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 74HC01 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 74HC01 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 74HC01 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 74HC01 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)
TTP-14D
0.05 g
Unit: mm
*Dimension including the plating thickness
Base material dimension
0.50
± 0.10
0
° – 8°
6.40
± 0.20
0.10
0.13 M
0.65
17
14
8
5.00
5.30 Max
0.83 Max
*0.22
+0.08
–0.07
0.20
± 0.06
1.0


Số phần tương tự - 74HC01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC00 PHILIPS-74HC00 Datasheet
28Kb / 5P
   Quad 2-input NAND gate
2003 Jun 30
74HC00 NXP-74HC00 Datasheet
173Kb / 15P
   Quad 2-input NAND gate
Rev. 04-11 January 2010
74HC00 PHILIPS-74HC00 Datasheet
98Kb / 17P
   Quad 2-input NAND gate
2003 Jun 30
logo
ON Semiconductor
74HC00 ONSEMI-74HC00 Datasheet
110Kb / 7P
   Quad 2-Input NAND Gate High-Performance Silicon-Gate CMOS
March, 2007 - Rev. 1
logo
Diodes Incorporated
74HC00 DIODES-74HC00 Datasheet
299Kb / 8P
   QUADRUPLE 2-INPUT NAND GATES
More results

Mô tả tương tự - 74HC01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC01 RENESAS-HD74HC01 Datasheet
83Kb / 7P
   Quad. 2-input NAND Gates (with open drain outputs)
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS03 FAIRCHILD-DM74LS03 Datasheet
48Kb / 4P
   Quad 2-Input NAND Gates with Open-Collector Outputs
DM7403 FAIRCHILD-DM7403 Datasheet
35Kb / 3P
   Quad 2-Input NAND Gates with Open-Collector Outputs
logo
Texas Instruments
SN54HC03 TI-SN54HC03 Datasheet
66Kb / 4P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES WITH OPEN-DRAIN OUTPUTS
logo
National Semiconductor ...
DM7401 NSC-DM7401 Datasheet
97Kb / 4P
   Quad 2-Input NAND Gates with Open-Collector Outputs
DM5403 NSC-DM5403 Datasheet
93Kb / 4P
   Quad 2-Input NAND Gates with Open-Collector Outputs
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC09 HITACHI-HD74HC09 Datasheet
44Kb / 7P
   Quad. 2-input AND Gates (with open drain outputs)
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC09 RENESAS-HD74HC09 Datasheet
90Kb / 7P
   Quad. 2-input AND Gates (with open drain outputs)
logo
Texas Instruments
SN54HC03 TI-SN54HC03_06 Datasheet
418Kb / 13P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES WITH OPEN-DRAIN OUTPUTS
logo
ON Semiconductor
MC74HC03A ONSEMI-MC74HC03A Datasheet
151Kb / 8P
   Quad 2-Input NAND Gate with Open-Drain Outputs
March, 2000 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com