công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD5-250 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện FDD5-250
Giải thích chi tiết về linh kiện  Insulated Crimp Terminals Metric
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

FDD5-250 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FDD5-250 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FDD5-250 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FDD5-250 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
FDD / FDFD Series
Insulated Crimp Terminals Metric
Page 2
21/10/05 V1.1
Specification Table
Dimensions : Millimetres
Type
W
a
L
C
B
T
Current
Rating
Colour
Part Number
Female Push-On
3.2
0.8
19.7
1.7
10.5
0.4
10
Red
FDD1-110(8)
5.03
0.5
FDD1-187(5)
4.9
FDD1-187(8)
6.6
0.8
21.2
FDD1-250
5.03
0.5
19.7
2.3
15
Blue
FDD2-187(5)
4.9
0.8
FDD2-187(8)
6.6
21
FDD2-250
23.5
3.4
13
24
Yellow
FDD5-250
Fully Insulated Female
Push-On
-
-
-
-
-
-
10
Red
FDFD1-187(8)
-
-
-
-
-
-
FDFD1-250
-
-
-
-
-
-
15
Blue
FDFD2-187(8)
-
-
-
-
-
-
FDFD2-250
-
-
-
-
-
-
24
Yellow
FDFD5-250
Double Crimp With
Sleeve on Barrel
-
-
-
-
-
-
10
Red
FDD1-110(5)


Số phần tương tự - FDD5-250

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5202P FAIRCHILD-FDD5202P Datasheet
59Kb / 5P
   P-Channel, Logic Level, MOSFET
FDD5353 FAIRCHILD-FDD5353 Datasheet
285Kb / 6P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 60V, 50A, 12.3m廓
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD5353 UMW-FDD5353 Datasheet
515Kb / 6P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD5353 ISC-FDD5353 Datasheet
299Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5612 FAIRCHILD-FDD5612 Datasheet
147Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDD5-250

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
FDFD1-250 ETC2-FDFD1-250 Datasheet
136Kb / 3P
   Insulated Crimp Terminals Metric
logo
Molex Electronics Ltd.
19323 MOLEX5-19323 Datasheet
664Kb / 2P
   Metric Ring Terminals
64001-7770 MOLEX11-64001-7770 Datasheet
29Kb / 1P
   Crimp Tool Kit for 6 AWG Insulated Ring Terminals
0640017970 MOLEX11-0640017970 Datasheet
27Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for 2 AWG Insulated Ring Terminals
ATS-640017970 MOLEX-ATS-640017970 Datasheet
127Kb / 4P
   Hand Crimp Tool for 2 AWG Insulated Ring Terminals
07-16-13
0640017870 MOLEX11-0640017870 Datasheet
29Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for 4 AWG Insulated Ring Terminals
ATS-640017770 MOLEX-ATS-640017770 Datasheet
128Kb / 4P
   Crimp Tool Kit for 6 AWG Insulated Ring Terminals
07-16-13
0640017670 MOLEX11-0640017670 Datasheet
27Kb / 1P
   Crimp Tool Kit for 8 AWG Insulated Ring Terminals
64001-7670 MOLEX11-64001-7670 Datasheet
27Kb / 1P
   Crimp Tool Kit for 8 AWG Insulated Ring Terminals
ATS-640017670 MOLEX-ATS-640017670 Datasheet
135Kb / 4P
   Crimp Tool Kit for 8 AWG Insulated Ring Terminals
07-16-13
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com