công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDRO1024-8 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION

tên linh kiện SDRO1024-8
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYNERGY [SYNERGY MICROWAVE CORPORATION]
Trang chủ  http://www.synergymwave.com
Logo SYNERGY - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION

SDRO1024-8 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION

  SDRO1024-8 Datasheet HTML 1Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION SDRO1024-8 Datasheet HTML 2Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION SDRO1024-8 Datasheet HTML 3Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION SDRO1024-8 Datasheet HTML 4Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
10.24 GHz
DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR
SURFACE MOUNT MODEL:
SDRO1024-8
FREQUENCY
Copyright © Synergy Microwave Corporation
201 McLean Boulevard • Paterson, New Jersey 07504 USA
Tel: (973) 881-8800 • Fax: (973) 881-8361
E-Mail: sales@synergymwave.com • Website: http://www.synergymwave.com
Patents : http://www.synergymwave.com/patents
[ 2 of 4 ]
10.230
10.231
10.232
10.233
10.234
10.235
10.236
10.237
10.238
10.239
10.240
10.241
10.242
10.243
10.244
10.245
10.246
10.247
10.248
10.249
10.250
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Control Voltage (Vdc)
+25ºC
+75ºC
-15ºC
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Control Voltage (Vdc)
+25ºC
+75ºC
-15ºC


Số phần tương tự - SDRO1024-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
SDRO1000-8 SYNERGY-SDRO1000-8 Datasheet
285Kb / 4P
   DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR
More results

Mô tả tương tự - SDRO1024-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
API Technologies Corp
518038 APITECH-518038 Datasheet
179Kb / 1P
   DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR
515106 APITECH-515106 Datasheet
183Kb / 1P
   DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR
514060 APITECH-514060 Datasheet
178Kb / 1P
   DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR
514057 APITECH-514057 Datasheet
178Kb / 1P
   DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR
logo
Spectrum Microwave, Inc...
518038 SPECTRUM-518038 Datasheet
67Kb / 1P
   DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR
MDR2100-18500 SPECTRUM-MDR2100-18500 Datasheet
109Kb / 1P
   Dielectric Resonator Oscillator
MDR5100 SPECTRUM-MDR5100 Datasheet
189Kb / 1P
   Dielectric Resonator Oscillator
MDR2100-5500 SPECTRUM-MDR2100-5500 Datasheet
109Kb / 1P
   Dielectric Resonator Oscillator
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
DRO80 SYNERGY-DRO80 Datasheet
417Kb / 3P
   DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR
DRO1024 SYNERGY-DRO1024 Datasheet
275Kb / 4P
   DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR
SDRO1000-8 SYNERGY-SDRO1000-8 Datasheet
285Kb / 4P
   DIELECTRIC RESONATOR OSCILLATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com