công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-9400A bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NEC

tên linh kiện MC-9400A
Giải thích chi tiết về linh kiện  320 (240)-BIT AC- PDP DRIVER MODULE
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-9400A bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NEC

Back Button MC-9400A Datasheet HTML 7Page - NEC MC-9400A Datasheet HTML 8Page - NEC MC-9400A Datasheet HTML 9Page - NEC MC-9400A Datasheet HTML 10Page - NEC MC-9400A Datasheet HTML 11Page - NEC MC-9400A Datasheet HTML 12Page - NEC MC-9400A Datasheet HTML 13Page - NEC MC-9400A Datasheet HTML 14Page - NEC MC-9400A Datasheet HTML 15Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
11
MC-9400A
Propagation delay time (/PC
→ OUT)
tPHL4, tPLH4
Rise time, Fall time
tTLH, tTHL
Maximum clock frequency
FMAX.
tPHL4
tPLH4
50%
50%
90%
10%
/PC
On
tTHL
tTLH
10%
10%
90 %
90 %
On
1/fMAX.
50%
50%
CLK2


Số phần tương tự - MC-9400A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MC-941 MITSUMI-MC-941 Datasheet
74Kb / 2P
   MOST Connectors
MC-941-002-8816A MITSUMI-MC-941-002-8816A Datasheet
74Kb / 2P
   MOST Connectors
More results

Mô tả tương tự - MC-9400A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPD16340 NEC-UPD16340 Datasheet
97Kb / 16P
   96-BIT AC-PDP DRIVER
logo
Renesas Technology Corp
PD16334 RENESAS-PD16334_15 Datasheet
302Kb / 14P
   96-Bit AC-PDP DRIVER
logo
Integral Corp.
IND16305 INTEGRAL-IND16305 Datasheet
342Kb / 7P
   40-BIT AC-PDP DRIVER
logo
NEC
UPD16337 NEC-UPD16337 Datasheet
102Kb / 16P
   64-BIT AC-PDP DRIVER
logo
Renesas Technology Corp
PD16335 RENESAS-PD16335_15 Datasheet
201Kb / 14P
   96-Bit AC-PDP DRIVER
logo
NEC
UPD16344 NEC-UPD16344 Datasheet
96Kb / 16P
   64-BIT AC-PDP DRIVER
UPD16342 NEC-UPD16342 Datasheet
142Kb / 15P
   96-BIT AC-PDP DRIVER
UPD16334 NEC-UPD16334 Datasheet
97Kb / 12P
   96-Bit AC-PDP DRIVER
UPD16335 NEC-UPD16335 Datasheet
70Kb / 12P
   96-Bit AC-PDP DRIVER
UPD16341 NEC-UPD16341 Datasheet
125Kb / 9P
   96-BIT AC-PDP DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com