công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

QXX25NH6TP bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Littelfuse

tên linh kiện QXX25NH6TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  25 Amp Standard Alternistor (High Commutation) Triacs
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

QXX25NH6TP bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Littelfuse

Back Button QXX25NH6TP Datasheet HTML 3Page - Littelfuse QXX25NH6TP Datasheet HTML 4Page - Littelfuse QXX25NH6TP Datasheet HTML 5Page - Littelfuse QXX25NH6TP Datasheet HTML 6Page - Littelfuse QXX25NH6TP Datasheet HTML 7Page - Littelfuse QXX25NH6TP Datasheet HTML 8Page - Littelfuse QXX25NH6TP Datasheet HTML 9Page - Littelfuse QXX25NH6TP Datasheet HTML 10Page - Littelfuse QXX25NH6TP Datasheet HTML 11Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
126
Revised: May 10, 2010 09:33 PM
©2010 Littelfuse, Inc
Teccor® brand Thyristors
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to http://www.littelfuse.com for current information.
25 Amp Standard & Alternistor (High Commutation) Triacs
Qxx25xx & Qxx25xHx Series
Product Selector
Packing Options
Part Number
Voltage
Gate Sensitivity Quadrants
Package
400V
600V
800V
1000V
I - II - III
IV
Qxx25R5
XXXX
50 mA
120 mA (TYP)
TO-220R
Qxx25N5
XXXX
50 mA
120 mA (TYP)
TO-263 D2-Pak
Qxx25P5
X
X
50 mA
120 mA (TYP)
Fastpak
Qxx25RH5
X
X
X
50 mA
TO-220R
Qxx25LH5
X
X
X
50 mA
TO-220L
Qxx25NH5
X
X
X
50 mA
TO-263 D2-Pak
Qxx25R6
XXXX
80 mA
TO-220R
Qxx25L6
XXXX
80 mA
TO-220L
Qxx25NH6
XXXX
80 mA
TO-263 D2-Pak
Qxx25J6
X
X
X
80 mA
TO-218X
Qxx25K6
XXXX
80 mA
TO-218AC
Part Number
Marking
Weight
Packing Mode
Base Quantity
Qxx25R5
Qxx25R5
2.20g
Bulk
500
Qxx25R5TP
Qxx25R5
2.20g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25N5TP
Qxx25N5
1.60g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25N5RP
Qxx25N5
1.60g
Embossed Carrier
500
Qxx25RH5
Qxx25RH5
2.20g
Bulk
500
Qxx25RH5TP
Qxx25RH5
2.20g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25LH5
Qxx25LH5
2.20g
Bulk
500
Qxx25LH5TP
Qxx25LH5
2.20g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25NH5TP
Qxx25NH5
1.60g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25NH5RP
Qxx25NH5
1.60g
Embossed Carrier
500
Qxx25P5
Qxx25P5
21.4g
Bulk
200
Qxx25R6
Qxx25R6
2.20g
Bulk
500
Qxx25R6TP
Qxx25R6
2.20g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25L6
Qxx25L6
2.20g
Bulk
500
Qxx25L6TP
Qxx25L6
2.20g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25NH6TP
Qxx25NH6
1.60g
Tube
500 (50 per tube)
Qxx25NH6RP
Qxx25NH6
1.60g
Embossed Carrier
500
Qxx25J6TP
Qxx25J6
5.23g
Tube
250 (25 per tube)
Qxx25K6TP
Qxx25K6
4.40g
Tube
250 (25 per tube)


Số phần tương tự - QXX25NH6TP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
QXX25NH6TP LITTELFUSE-QXX25NH6TP Datasheet
278Kb / 11P
   25 Amp bi-directional solid state switch series is designed for AC switching
QXX25NH6TP LITTELFUSE-QXX25NH6TP Datasheet
278Kb / 11P
   Teccor brand Thyristors
More results

Mô tả tương tự - QXX25NH6TP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
Q4025K6TP LITTELFUSE-Q4025K6TP Datasheet
1,005Kb / 11P
   25 Amp Standard & Alternistor (High Commutation) Triacs
Q4025N5RP LITTELFUSE-Q4025N5RP Datasheet
320Kb / 11P
   25 Amp Standard & Alternistor (High Commutation) Triacs
E71639 LITTELFUSE-E71639 Datasheet
999Kb / 14P
   8 Amp Sensitive, Standard & Alternistor (High Commutation) Triacs
Q6016LH651 LITTELFUSE-Q6016LH651 Datasheet
974Kb / 9P
   15 Amp Standard & 16 Amp Alternistor (High Commutation) Triacs
Q6008DH3RP LITTELFUSE-Q6008DH3RP Datasheet
435Kb / 14P
   8 Amp Sensitive, Standard & Alternistor (High Commutation) Triacs
LJXX08XX LITTELFUSE-LJXX08XX Datasheet
497Kb / 8P
   8 Amp High Temperature Sensitive & Alternistor (High Commutation) Triacs
HQ6025XH5 LITTELFUSE-HQ6025XH5 Datasheet
645Kb / 8P
   25 Amp High Temperature Alternistor Triacs
QJXX25XHX LITTELFUSE-QJXX25XHX Datasheet
583Kb / 9P
   25 Amp High Temperature Alternistor Triacs
Q6040K7TP LITTELFUSE-Q6040K7TP Datasheet
741Kb / 7P
   Teccor짰 brand Thyristors 40 Amp Alternistor (High Commutation) Triacs
LJXX06XX LITTELFUSE-LJXX06XX Datasheet
554Kb / 8P
   6 Amp High Temp Sensitive & Alternistor (High Commutation) Triacs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com