công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-45V8AB641KFA-A10 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NEC

tên linh kiện MC-45V8AB641KFA-A10
Giải thích chi tiết về linh kiện  8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-45V8AB641KFA-A10 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NEC

  MC-45V8AB641KFA-A10 Datasheet HTML 1Page - NEC MC-45V8AB641KFA-A10 Datasheet HTML 2Page - NEC MC-45V8AB641KFA-A10 Datasheet HTML 3Page - NEC MC-45V8AB641KFA-A10 Datasheet HTML 4Page - NEC MC-45V8AB641KFA-A10 Datasheet HTML 5Page - NEC MC-45V8AB641KFA-A10 Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Data Sheet M14619EJ2V0DS00
5
MC-45V8AB641
Electrical Specifications
• All voltages are referenced to VSS (GND).
• After power up, wait more than 100
µs and then, execute power on sequence and auto refresh before proper device
operation is achieved.
Absolute Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
Voltage on power supply pin relative to GND
VCC
–0.5 to +4.6
V
Voltage on input pin relative to GND
VT
–0.5 to +4.6
V
Short circuit output current
IO
50
mA
Power dissipation
PD
4W
Operating ambient temperature
TA
0 to +70
°C
Storage temperature
Tstg
–55 to +125
°C
Caution
Exposing the device to stress above those listed in Absolute Maximum Ratings could cause
permanent damage. The device is not meant to be operated under conditions outside the limits
described in the operational section of this specification. Exposure to Absolute Maximum Rating
conditions for extended periods may affect device reliability.
Recommended Operating Conditions
Parameter
Symbol
Condition
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Supply voltage
VCC
3.0
3.3
3.6
V
High level input voltage
VIH
2.0
VCC + 0.3
V
Low level input voltage
VIL
−0.3
+0.8
V
Operating ambient temperature
TA
070
°C
Capacitance (TA = 25
°°°°C, f = 1 MHz)
Parameter
Symbol
Test condition
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Input capacitance
CI1
A0 - A12, BA0 (A13), /RAS, /CAS, /WE
22
40
pF
CI2
CLK0, CLK2
24
40
CI3
CKE0
22
40
CI4
/CS0, /CS2
12
20
CI5
DQMB0 - DQMB7
7
13
Data input/output capacitance
CI/O
DQ0 - DQ63
7
13
pF


Số phần tương tự - MC-45V8AB641KFA-A10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Elpida Memory
MC-45V8AB642KS ELPIDA-MC-45V8AB642KS Datasheet
150Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannelTM DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-45V8AB642KS-A75 ELPIDA-MC-45V8AB642KS-A75 Datasheet
150Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannelTM DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
More results

Mô tả tương tự - MC-45V8AB641KFA-A10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-45V16AD641 NEC-MC-45V16AD641 Datasheet
160Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CB646 NEC-MC-458CB646 Datasheet
198Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-458CB646 ELPIDA-MC-458CB646 Datasheet
149Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-458CB647 NEC-MC-458CB647 Datasheet
190Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-458CB647 ELPIDA-MC-458CB647 Datasheet
145Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45V16AB642 ELPIDA-MC-45V16AB642 Datasheet
156Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel??DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-458CA727 NEC-MC-458CA727 Datasheet
198Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-458CA727 ELPIDA-MC-458CA727 Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CA726 ELPIDA-MC-458CA726 Datasheet
159Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-458CA726 NEC-MC-458CA726 Datasheet
207Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com