công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR1230165CG01 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STR1230165CG01
Giải thích chi tiết về linh kiện  5050 LED Strip Lights
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

STR1230165CG01 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STR1230165CG01 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STR1230165CG01 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STR1230165CG01 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STR1230165CG01 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STR1230165CG01 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STR1230165CG01 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STR1230165CG01 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
5050 LED Strip Lights
4 / 7
Tel: 1-408-514-1524
Fax: 1-408-514-1523
Http://www.qt-brightek.com
Copyright © 2010 QT-Brightek Corporation. All rights reserved. The information in this
document is subject to change without notice.
Voltage
DC 12V
Current
540mA/m
Power
6.5W/m
LED
Type
SMD5050
LED Qty
30PCS/m
Life
50,000hr
Temperature
-20~55
Humidity
≤90%
Material
PVC/FPC
Dimension
1010*14*6mm(1m,without connector)
Weight
56g(1m)
Main Items


Số phần tương tự - STR1230165CG01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HB Electronic Component...
STR1-24G HB-STR1-24G Datasheet
98Kb / 2P
   LED
STR1-24W HB-STR1-24W Datasheet
99Kb / 2P
   LED
STR1-25Y HB-STR1-25Y Datasheet
86Kb / 2P
   LED
logo
SICK AG
STR1-SAFF03P5 SICK-STR1-SAFF03P5 Datasheet
398Kb / 7P
   NON-CONTACT SAFETY SWITCHES
STR1-SAFF0AC5 SICK-STR1-SAFF0AC5 Datasheet
482Kb / 9P
   NON-CONTACT SAFETY SWITCHES
More results

Mô tả tương tự - STR1230165CG01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STR1060005CE01 ETC2-STR1060005CE01 Datasheet
364Kb / 7P
   3527 LED Strip Lights
STR1060005CE03 ETC2-STR1060005CE03 Datasheet
1Mb / 8P
   3527/3528 LED Strip Lights without Sleeves
logo
OSRAM GmbH
ONYXL-7 OSRAM-ONYXL-7 Datasheet
111Kb / 3P
   LED reading lights
logo
Chicago Miniature Lamp,...
6039-004-304R CML-6039-004-304R Datasheet
222Kb / 1P
   Astrolite LED Indicator Lights
logo
OptoSupply Internationa...
OE35RGB3N-J OPTOSUPPLY-OE35RGB3N-J Datasheet
265Kb / 3P
   PRODUCT SPECIFICATION FOR 5050 SMD 3-LED MODULE
logo
Inolux Corporation
IN-PI554FCH INOLUX-IN-PI554FCH Datasheet
1Mb / 19P
   5050 RGB LED 4-Pin With Integrated IC
IN-PI55QATPRPGPBPW-XX INOLUX-IN-PI55QATPRPGPBPW-XX Datasheet
1Mb / 17P
   5050 RGBW LED 4-Pin with Integrated IC
IN-PI55TATXRXGXB INOLUX-IN-PI55TATXRXGXB Datasheet
946Kb / 13P
   5050 RGB LED 4-Pin with Integrated IC
logo
OptoSupply Internationa...
OE78X3N-J OPTOSUPPLY-OE78X3N-J Datasheet
264Kb / 3P
   PRODUCT SPECIFICATION FOR 5050 SMD 3-LED MODULE
logo
Inolux Corporation
IN-PI55TBTPRPGPB INOLUX-IN-PI55TBTPRPGPB Datasheet
876Kb / 13P
   5050 RGB LED 6-Pin with Integrated IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com