công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMF30AG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SMF30AG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zener Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SMF30AG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  SMF30AG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SMF30AG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SMF30AG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SMF30AG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SMF30AG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor SMF30AG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
SMF5.0AT1 Series
http://onsemi.com
5
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-55
25
85
150
T, TEMPERATURE (
°C)
25
50
75
100
125
175
T, TEMPERATURE (
°C)
150
1000
100
1
1
10
1000
WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
MEASURED @ 50% VRWM
MEASURED @ ZERO BIAS
Figure 5. Typical Derating Factor for Duty Cycle
1 ms
10
ms
1
0.7
0.5
0.3
0.05
0.1
0.2
0.01
0.02
0.03
0.07
100
ms
0.1 0.2
0.5
2
5
10
50
1
20
100
D, DUTY CYCLE (%)
PULSE WIDTH
10 ms
Figure 6. Steady State Power Derating
Figure 7. Forward Voltage
Figure 8. Capacitance versus Working Peak
Reverse Voltage
10
100
350
300
250
200
150
400
100
50
0
0


Số phần tương tự - SMF30AG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
SMF30AG ONSEMI-SMF30AG Datasheet
69Kb / 6P
   Zener Transient Voltage Suppressor SOD??23 Flat Lead Package
August, 2005 ??Rev. 1
SMF30AG ONSEMI-SMF30AG Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF30AG ONSEMI-SMF30AG Datasheet
120Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF30AG ONSEMI-SMF30AG Datasheet
120Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF30AG ONSEMI-SMF30AG Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - SMF30AG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
SMF78AT1G ONSEMI-SMF78AT1G Datasheet
99Kb / 6P
   Zener Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2007 - Rev. 2
1SMF16BT1 ONSEMI-1SMF16BT1 Datasheet
52Kb / 4P
   Zener Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
February, 2004 ??Rev. 1
SMF33AT1G ONSEMI-SMF33AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF36AT1G ONSEMI-SMF36AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF9.0AT1G ONSEMI-SMF9.0AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF60AT1G ONSEMI-SMF60AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF30AT1G ONSEMI-SMF30AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF5.0AT1G ONSEMI-SMF5.0AT1G Datasheet
120Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF18AT1G ONSEMI-SMF18AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF15AT1G ONSEMI-SMF15AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com