công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK1527 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Hitachi Semiconductor

tên linh kiện 2SK1527
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon N-Channel MOS FET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SK1527 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Hitachi Semiconductor

  2SK1527 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SK1527 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SK1527 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SK1527 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SK1527 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SK1527 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SK1527 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SK1527 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SK1527 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
2SK1526, 2SK1527
4
300
200
100
0
50
100
150
Ambient Temperature Ta (°C)
Power vs. Temperature Derating
1,000
100
3
0.1
10
100
1,000
Drain to Source Voltage VDS (V)
Maximum Safe Operation Area
300
0.3
1
3
30
300
Ta = 25°C
10
µs
100
µs
DC
Operation
(T
C = 25°C)
1 ms
PW
=
10
ms
(1
Shot)
30
10
1
Operation
in
this
area
is limited
by
R DS
(on)
2SK1526
2SK1527
50
820
Drain to Source Voltage VDS (V)
Typical Output Characteristics
40
10
412
16
Pulse Test
0
20
30
4.5 V
VGS = 4 V
10 V
6 V
5 V
50
4
10
Gate to Source Voltage VGS (V)
Typical Transfer Characteristics
40
10
26
8
–25°C
0
20
30
VDS = 10 V
Pulse Test
25°C
Ta = 75°C


Số phần tương tự - 2SK1527

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
2SK1527 RENESAS-2SK1527 Datasheet
83Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1527 ISC-2SK1527 Datasheet
322Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SK1527-E RENESAS-2SK1527-E Datasheet
83Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET
2SK1527-E1-E RENESAS-2SK1527-E1-E Datasheet
247Kb / 8P
   500V - 40A - MOS FET High Speed Power Switching
Feb.4.2022
2SK1527-E1-ET2 RENESAS-2SK1527-E1-ET2 Datasheet
247Kb / 8P
   500V - 40A - MOS FET High Speed Power Switching
Feb.4.2022
More results

Mô tả tương tự - 2SK1527

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com