công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F0203 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ITT Industries

tên linh kiện F0203
Giải thích chi tiết về linh kiện  C K NE-18 Series Mains / Power Switches
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

F0203 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ITT Industries

  F0203 Datasheet HTML 1Page - ITT Industries F0203 Datasheet HTML 2Page - ITT Industries F0203 Datasheet HTML 3Page - ITT Industries F0203 Datasheet HTML 4Page - ITT Industries F0203 Datasheet HTML 5Page - ITT Industries F0203 Datasheet HTML 6Page - ITT Industries F0203 Datasheet HTML 7Page - ITT Industries F0203 Datasheet HTML 8Page - ITT Industries F0203 Datasheet HTML 9Page - ITT Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
A–106
Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ittcannon.com
Third Angle
Projection
C&K NE-18 Series
Mains / Power Switches
MECHANICAL BUTTON
STYLE
SHELL COLOR
OUT POSITION COLOR
IN POSITION COLOR
01
BLACK
01
BLACK
F08 FA201
F11
FA200
STYLE
SHELL COLOR
OUT POSITION COLOR
IN POSITION COLOR
02
WHITE
06
YELLOW
07
BLUE
08
GREEN
12
ORANGE
COLOR
OPTION CODE
A


Số phần tương tự - F0203

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
C&K Components
F0203 CK-COMPONENTS-F0203 Datasheet
1Mb / 9P
   Pushbutton Switches
29 may 19
More results

Mô tả tương tự - F0203

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
C&K Components
NE18-2A-EE-SP CK-COMPONENTS-NE18-2A-EE-SP Datasheet
388Kb / 9P
   NE-18 Series Mains / Power Switches
logo
ITT Industries
NE18 ITT-NE18 Datasheet
999Kb / 9P
   Mains / Power Switches
logo
C&K Components
NE-18 CK-COMPONENTS-NE-18_V01 Datasheet
1Mb / 9P
   Mains / Power Switches
22 Dec 21
logo
ITT Industries
1101M1S3ZQE2 ITT-1101M1S3ZQE2 Datasheet
562Kb / 6P
   C&K 1000 Series Miniature Slide Switches
logo
HARTING Technology Grou...
09-38-036-3101 HARTING-09-38-036-3101 Datasheet
508Kb / 2P
   Han K 9/9/18-F-C
09-38-036-3001 HARTING-09-38-036-3001 Datasheet
509Kb / 2P
   Han K 9/9/18-M-C Inserts
logo
STMicroelectronics
AN2799 STMICROELECTRONICS-AN2799 Datasheet
381Kb / 14P
   Measuring mains power consumption
logo
List of Unclassifed Man...
SF2010-6 ETC2-SF2010-6 Datasheet
85Kb / 2P
   MAINS INPUT FILTERS
logo
NXP Semiconductors
TEA1401T PHILIPS-TEA1401T Datasheet
166Kb / 20P
   Power plug for the universal mains
1997 Mar 07
logo
Cypress Semiconductor
CY7C4285V-15ASXI CYPRESS-CY7C4285V-15ASXI Datasheet
603Kb / 24P
   8 K/16 K/32 K/64 K x 18 Low Voltage Deep Sync FIFOs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com