công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-458CA721ESA bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NEC

tên linh kiện MC-458CA721ESA
Giải thích chi tiết về linh kiện  8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-458CA721ESA bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NEC

  MC-458CA721ESA Datasheet HTML 1Page - NEC MC-458CA721ESA Datasheet HTML 2Page - NEC MC-458CA721ESA Datasheet HTML 3Page - NEC MC-458CA721ESA Datasheet HTML 4Page - NEC MC-458CA721ESA Datasheet HTML 5Page - NEC MC-458CA721ESA Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 6 page
background image
Data Sheet M14494EJ2V0DS00
8
MC-458CA721ESA, 458CA721PSA
Synchronous Characteristics
Parameter
Symbol
-A 80
-A 10
Unit
Note
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
Clock cycle time
/CAS latency = 3
tCK3
8
(125 MHz)
10
(100 MHz)
ns
/CAS latency = 2
tCK2
10
(100 MHz)
13
(77 MHz)
ns
Access time from CLK
/CAS latency = 3
tAC3
66
ns
1
/CAS latency = 2
tAC2
67
ns
1
CLK high level width
tCH
33
ns
CLK low level width
tCL
33
ns
Data-out hold time
tOH
33
ns
1
Data-out low-impedance time
tLZ
00
ns
Data-out high-impedance time
/CAS latency = 3
tHZ3
36
36
ns
/CAS latency = 2
tHZ2
36
37
ns
Data-in setup time
tDS
22
ns
Data-in hold time
tDH
11
ns
Address setup time
tAS
22
ns
Address hold time
tAH
11
ns
CKE setup time
tCKS
22
ns
CKE hold time
tCKH
11
ns
CKE setup time (Power down exit)
tCKSP
22
ns
Command (/CS0, /RAS, /CAS, /WE,
DQMB0 - DQMB7) setup time
tCMS
22
ns
Command (/CS0, /RAS, /CAS, /WE,
DQMB0 - DQMB7) hold time
tCMH
11
ns
Note 1. Output load
Output
Z = 50
50 pF
Remark These specifications are applied to the monolithic device.


Số phần tương tự - MC-458CA721ESA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Elpida Memory
MC-458CA721ESA ELPIDA-MC-458CA721ESA Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CA721ESA-A10 ELPIDA-MC-458CA721ESA-A10 Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CA721ESA-A80 ELPIDA-MC-458CA721ESA-A80 Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
More results

Mô tả tương tự - MC-458CA721ESA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Elpida Memory
MC-458CA721ESA ELPIDA-MC-458CA721ESA Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CB64ESB ELPIDA-MC-458CB64ESB Datasheet
141Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CB64ESB NEC-MC-458CB64ESB Datasheet
126Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
MC-458CB641ES NEC-MC-458CB641ES Datasheet
137Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-458CB642XS ELPIDA-MC-458CB642XS Datasheet
135Kb / 14P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CB641ES ELPIDA-MC-458CB641ES Datasheet
151Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-45V8AB642KS ELPIDA-MC-45V8AB642KS Datasheet
150Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannelTM DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CA727 NEC-MC-458CA727 Datasheet
198Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-458CA727 ELPIDA-MC-458CA727 Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CA726 ELPIDA-MC-458CA726 Datasheet
159Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com