công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-4532DA727EF-A75 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NEC

tên linh kiện MC-4532DA727EF-A75
Giải thích chi tiết về linh kiện  32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-4532DA727EF-A75 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NEC

  MC-4532DA727EF-A75 Datasheet HTML 1Page - NEC MC-4532DA727EF-A75 Datasheet HTML 2Page - NEC MC-4532DA727EF-A75 Datasheet HTML 3Page - NEC MC-4532DA727EF-A75 Datasheet HTML 4Page - NEC MC-4532DA727EF-A75 Datasheet HTML 5Page - NEC MC-4532DA727EF-A75 Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Data Sheet M14210EJ3V0DS00
5
MC-4532DA727
Electrical Specifications
• All voltages are referenced to VSS (GND).
• After power up, wait more than 1 ms and then, execute power on sequence and CBR (Auto) refresh before proper
device operation is achieved.
Absolute Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
Voltage on power supply pin relative to GND
VCC
–0.5 to +4.6
V
Voltage on input pin relative to GND
VT
–0.5 to +4.6
V
Short circuit output current
IO
50
mA
Power dissipation
PD
22
W
Operating ambient temperature
TA
0 to 70
°C
Storage temperature
Tstg
–55 to +125
°C
Caution
Exposing the device to stress above those listed in Absolute Maximum Ratings could cause
permanent damage. The device is not meant to be operated under conditions outside the limits
described in the operational section of this specification. Exposure to Absolute Maximum Rating
conditions for extended periods may affect device reliability.
Recommended Operating Conditions
Parameter
Symbol
Condition
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Supply voltage
VCC
3.0
3.3
3.6
V
High level input voltage
VIH
2.0
VCC + 0.3
V
Low level input voltage
VIL
–0.3
+ 0.8
V
Operating ambient temperature
TA
070
°C
Capacitance (TA = 25
°°°°C, f = 1 MHz)
Parameter
Symbol
Test condition
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Input capacitance
CI1
A0 - A11, BA0 (A13), BA1 (A12),
/RAS, /CAS, /WE
720
pF
CI2
CLK0
15
25
CI3
CKE0
7
20
CI4
/CS0, /CS2
4
10
CI5
DQMB0 - DQMB7
4
12
Data input/output capacitance
CI/O
DQ0 - DQ63, CB0 - CB7
6
13
pF


Số phần tương tự - MC-4532DA727EF-A75

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Elpida Memory
MC-4532DA727EF-A75 ELPIDA-MC-4532DA727EF-A75 Datasheet
227Kb / 15P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
More results

Mô tả tương tự - MC-4532DA727EF-A75

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-4532CC727 NEC-MC-4532CC727 Datasheet
220Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC727 ELPIDA-MC-4532CC727 Datasheet
172Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CC727XFA ELPIDA-MC-4532CC727XFA Datasheet
174Kb / 14P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CC726 NEC-MC-4532CC726 Datasheet
153Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC726 ELPIDA-MC-4532CC726 Datasheet
174Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CC726XFA ELPIDA-MC-4532CC726XFA Datasheet
181Kb / 14P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4564EC727 NEC-MC-4564EC727 Datasheet
182Kb / 6P
   64M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-4516DA727 NEC-MC-4516DA727 Datasheet
154Kb / 6P
   16M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532DA727 ELPIDA-MC-4532DA727 Datasheet
227Kb / 15P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4532DA726 NEC-MC-4532DA726 Datasheet
247Kb / 6P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com