công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM78XXL-T2Q-T bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - E-Tech Electronics LTD

tên linh kiện LM78XXL-T2Q-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETL [E-Tech Electronics LTD]
Trang chủ  http://e-tech.com.hk
Logo ETL - E-Tech Electronics LTD

LM78XXL-T2Q-T bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - E-Tech Electronics LTD

Back Button LM78XXL-T2Q-T Datasheet HTML 5Page - E-Tech Electronics LTD LM78XXL-T2Q-T Datasheet HTML 6Page - E-Tech Electronics LTD LM78XXL-T2Q-T Datasheet HTML 7Page - E-Tech Electronics LTD LM78XXL-T2Q-T Datasheet HTML 8Page - E-Tech Electronics LTD LM78XXL-T2Q-T Datasheet HTML 9Page - E-Tech Electronics LTD LM78XXL-T2Q-T Datasheet HTML 10Page - E-Tech Electronics LTD LM78XXL-T2Q-T Datasheet HTML 11Page - E-Tech Electronics LTD LM78XXL-T2Q-T Datasheet HTML 12Page - E-Tech Electronics LTD LM78XXL-T2Q-T Datasheet HTML 13Page - E-Tech Electronics LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
LM78XX
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
9 of 13
www.unisonic.com.tw
QW-R101-006.T
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Cont.)
For UTC LM7824
(VIN =33V)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Output Voltage
VOUT
TJ =25°C, IOUT=5mA ~ 1.0A
23.04
24.0
24.96
V
VIN =27V ~ 38V,
IOUT=5mA ~ 1.0A, ,PD≤15W
22.80
25.20
V
Dropout Voltage
VD
TJ =25°C
2.0
V
Load Regulation
VOUT
TJ =25°C,IOUT=5mA ~ 1.0A
240
mV
TJ =25C,IOUT=0.25A ~ 0.75A
120
mV
Line regulation
VOUT
VIN =27V ~ 38V, TJ =25°C
240
mV
VIN =27V ~ 38V, TJ =25°C,I OUT=1.0A
240
mV
Quiescent Current
IQ
TJ =25°C, IOUT≤1.0A
8.0
mA
Quiescent Current Change
IQ
VIN =28V ~ 38V
1.0
mA
IOUT=5mA ~ 1.0A
0.5
mA
Output Noise Voltage
eN
10Hz≤f≤100kHz
170
μV
Temperature Coefficient of Vo
Vo/T
IOUT=5mA
-2.8
mV/°C
Ripple Rejection
RR
VIN =28V ~ 38V, f=120Hz, TJ =25°C
50
66
dB
Peak Output Current
IPEAK
TJ =25°C
1.8
A
Notes: 1.The Maximum steady state usable output current are dependent on input voltage, heat sinking, lead length
of the package and copper pattern of PCB. The data above represents pulse test conditions with junction
temperatures specified at the initiation of test.
2. Power dissipation<0.5W


Số phần tương tự - LM78XXL-T2Q-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
LM78XXL-T2Q-T UTC-LM78XXL-T2Q-T Datasheet
333Kb / 13P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
LM78XXL-T2Q-T UTC-LM78XXL-T2Q-T Datasheet
364Kb / 13P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
LM78XXL-T2Q-T UTC-LM78XXL-T2Q-T Datasheet
347Kb / 12P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - LM78XXL-T2Q-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA7810A FAIRCHILD-KA7810A Datasheet
227Kb / 28P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7824J TGS-LM7824J_17 Datasheet
201Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM78XX UTC-LM78XX_05 Datasheet
238Kb / 10P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
MC780XXE FAIRCHILD-MC780XXE Datasheet
253Kb / 26P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
LM7805A FAIRCHILD-LM7805A Datasheet
335Kb / 23P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7815 TGS-LM7815 Datasheet
74Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM78XX_1109 UTC-LM78XX_1109 Datasheet
333Kb / 13P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA78XXE FAIRCHILD-KA78XXE_09 Datasheet
981Kb / 29P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7805J TGS-LM7805J Datasheet
87Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
LM7908J TGS-LM7908J Datasheet
105Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
LM7918J TGS-LM7918J Datasheet
105Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com