công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN4402 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Stanson Technology

tên linh kiện STN4402
Giải thích chi tiết về linh kiện  N Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANSON [Stanson Technology]
Trang chủ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

STN4402 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Stanson Technology

  STN4402 Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology STN4402 Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology STN4402 Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology STN4402 Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology STN4402 Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology STN4402 Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
STN44
STN44
STN44
STN440
0
0
02
2
2
2
N Channel Enhancement Mode MOSFET
12A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
Copyright © 2007, Stanson Corp.
STN4402 2009. V1
ELECTRICAL
ELECTRICAL
ELECTRICAL
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CHARACTERISTICS
CHARACTERISTICS
CHARACTERISTICS ( Ta = 25℃ Unless otherwise noted )
Parameter
Parameter
Parameter
Parameter
Symbol
Symbol
Symbol
Symbol
Condition
Condition
Condition
Condition
Min
Min
Min
Min
Typ
Typ
Typ
Typ
Max
Max
Max
Max
Unit
Unit
Unit
Unit
Static
Static
Static
Static
Drain-Source
Breakdown Voltage
V(BR)DSS
VGS=0V,ID=250uA
30
V
Gate Threshold
Voltage
VGS(th)
VDS=VGS,ID=250uA
1.0
3.0
V
Gate Leakage Current
IGSS
VDS=0V,VGS=±20V
±100
nA
Zero Gate Voltage
Drain Current
IDSS
VDS=24V,VGS=0V
1
uA
VDS=24V,VGS=0V
TJ=85℃
5
On-State Drain
Current
ID(on)
VDS≧5V,VGS=10V
25
A
Drain-source On-
Resistance
RDS(on)
VGS=10V,ID=12A
VGS=4.5V,ID=10A
10
13
13
18
Forward
Transconductance
gfs
VDS=15V,ID=6.2AV
13
S
Diode Forward Voltage
VSD
IS=2.3A,VGS=0V
0.8
1.2
V
Dynamic
Dynamic
Dynamic
Dynamic
Total Gate Charge
Qg
VDS=15V,VGS=10V
ID≡2A
16
24
nC
Gate-Source Charge
Qgs
4.2
Gate-Drain Charge
Qgd
2.5
Input Capacitance
Ciss
VDS ==15V,VGS=0V
F=1MHz
1350
pF
Output Capacitance
Coss
258
Reverse
TransferCapacitance
Crss
150
Turn-On Time
td(on)
tr
VDD=15V,RL=15Ω
ID=5.0A,VGEN=-10V
RG=1Ω
15
20
nS
6
16
Turn-Off Time
td(off)
tf
20
40
12
20


Số phần tương tự - STN4402

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STN4402 DOINGTER-STN4402 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STN4402 VBSEMI-STN4402 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 20V (D-S) MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
STN4402_V1 ETC2-STN4402_V1 Datasheet
361Kb / 6P
   N Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STN4402

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
2N7002 CENTRAL-2N7002 Datasheet
80Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
logo
AUK corp
STK0602U AUK-STK0602U Datasheet
261Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK1828K AUK-STK1828K Datasheet
282Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK7002 AUK-STK7002 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM6928 ANPEC-APM6928 Datasheet
153Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFB70N03 GE-GFB70N03 Datasheet
102Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM3011N ANPEC-APM3011N Datasheet
606Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM2324A ANPEC-APM2324A Datasheet
183Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM9968C ANPEC-APM9968C Datasheet
130Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com