công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN484D bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Stanson Technology

tên linh kiện STN484D
Giải thích chi tiết về linh kiện  N Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANSON [Stanson Technology]
Trang chủ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

STN484D bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Stanson Technology

  STN484D Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology STN484D Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology STN484D Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology STN484D Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology STN484D Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology STN484D Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
STN484D
N Channel Enhancement Mode MOSFET
30.0A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
Copyright © 2009, Stanson Corp.
STN484D 2009. V1
DESCRIPTION
STN484D is the N-Channel logic enhancement mode power field effect transistor
which is produced using high cell density, DMOS trench technology. The STN484D has
been designed specially to improve the overall efficiency of DC/DC converters using
either synchronous or conventional switching PWM controllers. It has been optimized
for low gate charge, low RDS(ON) and fast switching speed.
PIN CONFIGURATION
TO-252
TO-251
PART MARKING
Y: Year Code A: Process Code
FEATURE
30V/20.0A, RDS(ON) = 8m
(Typ.)
@VGS = 10V
30V/15.0A, RDS(ON) = 12m
@VGS = 4.5V
Super high density cell design for
extremely low RDS(ON)
Exceptional on-resistance and
maximum DC current capability
TO-252,TO-251 package design


Số phần tương tự - STN484D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STN484D. VBSEMI-STN484D. Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STN484D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
2N7002 CENTRAL-2N7002 Datasheet
80Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
logo
AUK corp
STK0602U AUK-STK0602U Datasheet
261Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK1828K AUK-STK1828K Datasheet
282Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK7002 AUK-STK7002 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM6928 ANPEC-APM6928 Datasheet
153Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFB70N03 GE-GFB70N03 Datasheet
102Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM3011N ANPEC-APM3011N Datasheet
606Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM2324A ANPEC-APM2324A Datasheet
183Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM9968C ANPEC-APM9968C Datasheet
130Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com