công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SJ76 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Hitachi Semiconductor

tên linh kiện 2SJ76
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon P-Channel MOS FET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SJ76 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Hitachi Semiconductor

  2SJ76 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SJ76 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SJ76 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SJ76 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SJ76 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SJ76 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
2SJ76, 2SJ77, 2SJ78, 2SJ79
3
60
40
20
0
50
100
150
Case Temperature TC (°C)
Power vs. Temperature Derating
–500
–8
–20
Drain to Source Voltage VDS (V)
Typical Output Characteristics
–400
–100
–4
–12
–16
0
–200
–300
TC = 25°C
–4.5
–4.0
–3.5
–3.0
–2.5
–2.0
–1.5
–1.0
VGS = –0.5 V
–50
–40
–100
Drain to Source Voltage VDS (V)
Typical Output Characteristics
–40
–10
–20
–60
–80
0
–20
–30
TC = 25°C
–1.0
–0.9
–0.8
–0.7
–0.6
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
VGS = –0.1 V
–500
–2
–5
Gate to Source Voltage VGS (V)
Typical Transfer Characteristics
–400
–100
–1
–3
–4
0
–200
–300
VDS = –20 V


Số phần tương tự - 2SJ76

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
2SJ76 RENESAS-2SJ76 Datasheet
64Kb / 6P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ76-E RENESAS-2SJ76-E Datasheet
64Kb / 6P
   Silicon P Channel MOS FET
More results

Mô tả tương tự - 2SJ76

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ221 HITACHI-2SJ221 Datasheet
48Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ363 HITACHI-2SJ363 Datasheet
37Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ386 HITACHI-2SJ386 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181(L) RENESAS-2SJ181(L)_15 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ555 RENESAS-2SJ555_15 Datasheet
109Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ518 RENESAS-2SJ518_15 Datasheet
102Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ526 RENESAS-2SJ526_15 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ542 RENESAS-2SJ542_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ543 RENESAS-2SJ543_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ550 RENESAS-2SJ550 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ551 RENESAS-2SJ551 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com